công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL064BMN bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TL064BMN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low power JFET quad operational amplifier
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TL064BMN bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button TL064BMN Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TL064BMN Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TL064BMN Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TL064BMN Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TL064BMN Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TL064BMN Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TL064BMN Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TL064BMN Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics TL064BMN Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
Electrical characteristics
TL064
8/14
Figure 8.
Supply current per amplifier versus
supply voltage
Figure 9.
Supply current per amplifier versus
free air temperature
T
amb
No signal
No load
= +25˚C
250
200
150
100
50
0
02
6
4
8
10
12
14
16
SUPPLY VOLTAGE ( V)
250
200
150
100
50
0
-75
-50
0
-25
25
50
75
100 125
FREE AIR TEMPERATURE (˚C)
V
CC
= 15V
No signal
No load
Figure 10.
Total power dissipated versus free
air temperature
Figure 11.
Common mode rejection ratio
versus free air temperature
10
5
0
-50
-25
025
50
75
100 125
FREE AIR TEMPERATURE (˚C)
-75
15
20
25
30
=
15V
V
CC
No signal
No load
83
82
81
-50
-25
0
25
50
75
100
125
FREE AIR TEMPERATURE (˚C)
-75
84
85
86
87
=
15V
V
CC
R
L
= 1 0k
Ω
Figure 12.
Normalized unity gain bandwidth
slew rate, and phase shift versus
temperature
Figure 13.
Input bias current versus free air
temperature
0.9
0.8
0.7
-50
-25
0
25
50
75
100 125
FREE AIR TEMPERATURE (˚C)
-75
1
1.1
1.2
1.3
UNITY -GA IN-BA NDWIDTH
(left sc ale)
PHASE SH IFT
(right sc ale)
SLEW RAT E
(left scale)
=
15V
V
CC
R L = 10k
Ω
f = B for phase shift
1
0.99
0.98
0.97
1
1.01
1.02
1.03
100
10
1
0.1
0.01
-50
-25
025
50
75
100
125
FREE AIR TEMPERATURE (˚C)
V
CC =
15V


Số phần tương tự - TL064BMN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TL064BMN STMICROELECTRONICS-TL064BMN Datasheet
113Kb / 10P
   LOW POWER J-FET QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - TL064BMN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LF444-DIE TI1-LF444-DIE Datasheet
99Kb / 5P
[Old version datasheet]   Quad Low Power JFET Input Operational Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LF444 NSC-LF444 Datasheet
359Kb / 10P
   Quad Low Power JFET Input Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TL074 STMICROELECTRONICS-TL074_V01 Datasheet
1Mb / 18P
   Low-noise JFET quad operational amplifier
November 2013
TL074 STMICROELECTRONICS-TL074_08 Datasheet
307Kb / 15P
   Low noise JFET quad operational amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
LF347 FAIRCHILD-LF347 Datasheet
42Kb / 6P
   Quad Operational Amplifier (JFET)
logo
Texas Instruments
LF444QML TI1-LF444QML Datasheet
341Kb / 16P
[Old version datasheet]   LF444QML Quad Low Power JFET Input Operational Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LF444QML NSC-LF444QML Datasheet
636Kb / 15P
   LF444QML Quad Low Power JFET Input Operational Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
KF347 FAIRCHILD-KF347 Datasheet
36Kb / 6P
   Quad Operational Amplifier (JFET)
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD084 YOUDA-YD084 Datasheet
148Kb / 3P
   JFET INPUT QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
STMicroelectronics
TL084 STMICROELECTRONICS-TL084_07 Datasheet
313Kb / 16P
   General purpose JFET quad operational amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com