công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH8R06G-TR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH8R06G-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH8R06G-TR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STTH8R06G-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH8R06G-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH8R06G-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH8R06G-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH8R06G-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH8R06G-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STTH8R06G-TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STTH8R06G-TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STTH8R06G-TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
STTH8R06
Ordering information
11/12
3
Ordering information
4
Revision history
Table 11.
Ordering information
Ordering type
Marking
Package
Weight
Base qty
Delivery mode
STTH8R06D
STTH8R06D
TO-220AC
1.90 g
50
Tube
STTH8R06G
STTH8R06G
D2PAK
1.48 g
50
Tube
STTH8R06G-TR
STTH8R06G
D2PAK
1.48 g
1000
Tape and reel
STTH8R06FP
STTH8R06FP
TO-220FPAC
1.70 g
50
Tube
STTH8R06R
STTH8R06R
I2PAK
1.5 g
50
Tube
STTH8R06DIRG
STTH8R06DI
TO-220AC Ins.
1.86 g
50
Tube
Table 12.
Document revision history
Date
Revision
Changes
May-2001
1
First issue
January-2002
2
D2PAK and I2PAK packages added
18-Oct-2004
3
TO-220AC Insulated package added
05-Dec-2004
4
D2PAK foot print correction
10-Aug-2006
5
Reformatted to current standard. Added package insulation voltage
data on page 1. Changed order code STTH8R06DI to
STTH8R06DIRG.
16-Apr-2008
6
Reformatted to current standards. Corrected label for right hand
curve in Figure 2 from Tj = 125 °C to Tj = 25 °C. Updated torque
value recomendations and added ECOPACK statement in Section 2:
Package information. Corrected order code in Table 11.


Số phần tương tự - STTH8R06G-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH8R06G-TR STMICROELECTRONICS-STTH8R06G-TR Datasheet
173Kb / 12P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
More results

Mô tả tương tự - STTH8R06G-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH60L06 STMICROELECTRONICS-STTH60L06 Datasheet
71Kb / 6P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
STTH1L06 STMICROELECTRONICS-STTH1L06 Datasheet
81Kb / 8P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
STTH5R06D STMICROELECTRONICS-STTH5R06D Datasheet
135Kb / 8P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
October 2002 - Ed: 3B
STTH506 STMICROELECTRONICS-STTH506 Datasheet
128Kb / 9P
   Turbo 2 ultrafast - high voltage rectifier
STTH8R06 STMICROELECTRONICS-STTH8R06 Datasheet
173Kb / 12P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH8S06 STMICROELECTRONICS-STTH8S06 Datasheet
100Kb / 8P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH8L06 STMICROELECTRONICS-STTH8L06_06 Datasheet
156Kb / 10P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH8006 STMICROELECTRONICS-STTH8006 Datasheet
88Kb / 6P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH50W06S STMICROELECTRONICS-STTH50W06S Datasheet
87Kb / 8P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH6006W STMICROELECTRONICS-STTH6006W Datasheet
99Kb / 7P
   Turbo 2 ultrafast - high voltage rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com