công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM358AYPT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LM358AYPT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low power dual operational amplifiers
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM358AYPT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button LM358AYPT Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LM358AYPT Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LM358AYPT Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LM358AYPT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LM358AYPT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LM358AYPT Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LM358AYPT Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LM358AYPT Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LM358AYPT Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
LM158-LM258-LM358
Electrical characteristics
9/19
Figure 14.
Input current
Figure 15.
Gain bandwidth product
0
10
20
30
POSITIVE SUPPLY VOLTAGE (V)
100
75
50
25
amb
T
= +25°C
-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125
TEMPERATURE (°C)
CC
V
=
15V
1.5
1.35
1.2
1.05
0.9
0.75
0.6
0.45
0.3
0.15
0
Figure 16.
Power supply rejection ratio
Figure 17.
Common mode rejection ratio
Figure 18.
Phase margin vs. capacitive load
-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125
TEMPERATURE (°C)
SVR
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125
TEMPERATURE (°C)
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
Phase Margin at Vcc=15V and Vicm=7.5V
Vs. Iout and Capacitive load value


Số phần tương tự - LM358AYPT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LM358AYPT STMICROELECTRONICS-LM358AYPT Datasheet
318Kb / 20P
   Low power dual operational amplifiers
More results

Mô tả tương tự - LM358AYPT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL022C TI-TL022C Datasheet
87Kb / 5P
[Old version datasheet]   DUAL LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
National Semiconductor ...
LM158 NSC-LM158 Datasheet
276Kb / 16P
   Low Power Dual Operational Amplifiers
LM158 NSC-LM158 Datasheet
1,009Kb / 25P
   Low Power Dual Operational Amplifiers
logo
STMicroelectronics
LM158 STMICROELECTRONICS-LM158 Datasheet
264Kb / 12P
   LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
July 2003
logo
Texas Instruments
TL022C TI1-TL022C_14 Datasheet
686Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
LM158 STMICROELECTRONICS-LM158_07 Datasheet
318Kb / 20P
   Low power dual operational amplifiers
LM158W STMICROELECTRONICS-LM158W_08 Datasheet
326Kb / 18P
   Low power dual operational amplifiers
logo
Diodes Incorporated
AP358 DIODES-AP358 Datasheet
298Kb / 15P
   LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
AP358 Rev. 4
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HLM358 HSMC-HLM358 Datasheet
108Kb / 7P
   LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1520 GMT-G1520 Datasheet
797Kb / 1P
   Low Power Dual Operational Amplifiers
logo
Princeton Technology Co...
RS358 PTC-RS358 Datasheet
217Kb / 5P
   Low Power Dual Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com