công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGB7NB40LZ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGB7NB40LZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL CLAMPED 14A - D2PAK INTERNALLY CLAMPED PowerMESH??IGBT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB7NB40LZ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STGB7NB40LZ Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGB7NB40LZ Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGB7NB40LZ Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGB7NB40LZ Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGB7NB40LZ Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGB7NB40LZ Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB7NB40LZ Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB7NB40LZ Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3/8
STGB7NB40LZ
Normalized Gate Threshold Voltage vs Temp.
Transconductance
Transfer Characteristics
Thermal Impedance
Output Characteristics


Số phần tương tự - STGB7NB40LZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB7NB60FD STMICROELECTRONICS-STGB7NB60FD Datasheet
505Kb / 11P
   N-CHANNEL 7A - 600V TO-220 / D2PAK PowerMESH IGBT
STGB7NB60FDT4 STMICROELECTRONICS-STGB7NB60FDT4 Datasheet
505Kb / 11P
   N-CHANNEL 7A - 600V TO-220 / D2PAK PowerMESH IGBT
STGB7NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB7NB60HD Datasheet
322Kb / 8P
   N-CHANNEL 7A - 600V DPAK PowerMESH IGBT
STGB7NB60KD STMICROELECTRONICS-STGB7NB60KD Datasheet
710Kb / 14P
   N-CHANNEL 7A - 600V - TO-220/FP/DPAK/D2PAK PowerMESH??IGBT
STGB7NB60KD STMICROELECTRONICS-STGB7NB60KD Datasheet
330Kb / 12P
   N-CHANNEL 7A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK SHORT CIRCUIT RATED PowerMESH TM IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGB7NB40LZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB10NB37LZ STMICROELECTRONICS-STGB10NB37LZ Datasheet
92Kb / 8P
   N-CHANNEL CLAMPED 10A D2PAK INTERNALLY CLAMPED PowerMESH IGBT
STGB10NB40LZ STMICROELECTRONICS-STGB10NB40LZ Datasheet
481Kb / 10P
   N-CHANNEL CLAMPED 20A - D2PAK INTERNALLY CLAMPED PowerMESH IGBT
STGB20NB37LZ STMICROELECTRONICS-STGB20NB37LZ Datasheet
50Kb / 6P
   N-CHANNEL CLAMPED 20A D2PAK INTERNALLY CLAMPED PowerMESH IGBT
STGB20NB37LZ STMICROELECTRONICS-STGB20NB37LZ_03 Datasheet
382Kb / 8P
   N-CHANNEL CLAMPED 20A - D2PAK INTERNALLY CLAMPED PowerMESH TM IGBT
STGB10NB37LZ STMICROELECTRONICS-STGB10NB37LZ_01 Datasheet
445Kb / 10P
   N-CHANNEL CLAMPED 20A - D2PAK INTERNALLY CLAMPED PowerMesh TM IGBT
STGB20NB32LZ STMICROELECTRONICS-STGB20NB32LZ Datasheet
494Kb / 11P
   N-CHANNEL CLAMPED 20A - D2PAK/I2PAK INTERNALLY CLAMPED PowerMESH TM IGBT
STGB20NB41LZ STMICROELECTRONICS-STGB20NB41LZ Datasheet
258Kb / 9P
   N-CHANNEL CLAMPED 20A - DPAK INTERNALLY CLAMPED PowerMESH IGBT
STGP10NB37LZ STMICROELECTRONICS-STGP10NB37LZ Datasheet
267Kb / 9P
   N-CHANNEL CLAMPED 20A - TO-220 INTERNALLY CLAMPED PowerMesh??IGBT
STGP20NB37LZ STMICROELECTRONICS-STGP20NB37LZ Datasheet
50Kb / 6P
   N-CHANNEL CLAMPED 20A TO-220 INTERNALLY CLAMPED PowerMESH IGBT
logo
ON Semiconductor
MGP15N40CL ONSEMI-MGP15N40CL Datasheet
100Kb / 8P
   Internally Clamped N-Channel IGBT
April, 2000 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com