công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF2907A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF2907A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMALL SIGNAL PNP TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF2907A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STF2907A Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STF2907A Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STF2907A Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STF2907A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
THERMAL DATA
Rthj-amb
• Thermal Resistance Junction-Ambient
Max
104.1
oC/W
• Device mounted on a PCB area of 1 cm2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tcase = 25
oC unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ICEX
Collector Cut-off
Current (VBE = -3 V)
VCE = -30 V
-50
nA
IBEX
Base Cut-off Current
(VBE = -3 V)
VCE = -30 V
-50
nA
ICBO
Collector Cut-off
Current (IE = 0)
VCB = -50 V
-10
nA
V(BR)CEO
∗ Collector-Emitter
Breakdown Voltage
(IB = 0)
IC = -10 mA
-60
V
V(BR)CBO
Collector-Base
Breakdown Voltage
(IE = 0)
IC = -10
µA
-60
V
V(BR)EBO
Emitter-Base
Breakdown Voltage
(IC = 0)
IE = -10
µA
-5
V
VCE(sat)
∗ Collector-Emitter
Saturation Voltage
IC = -150 mA
IB = -15 mA
IC = -500 mA
IB = -50 mA
-0.4
-1.6
V
V
VBE(sat)
∗ Collector-Base
Saturation Voltage
IC = -150 mA
IB = -15 mA
IC = -500 mA
IB = -50 mA
-1.3
-2.6
V
V
hFE
DC Current Gain
IC = -0.1 mA
VCE = -10 V
IC = -1 mA
VCE = -10 V
IC = -10 mA
VCE = -10 V
IC = -150 mA
VCE = -10 V
IC = -500 mA
VCE = -10 V
75
100
100
100
50
300
fT
Transition Frequency
IC = -50 mA VCE = -20V f = 100MHz
200
MHz
CCBO
Collector-Base
Capacitance
IE = 0
VCB = -10 V
f = 1 MHz
8
pF
CEBO
Emitter-Base
Capacitance
IC = 0
VEB = -2 V
f = 1 MHz
30
pF
td
Delay Time
IC = -150 mA
IB = -15 mA
VCC = -30V
10
ns
tr
Rise Time
40
ns
ton
Switching On Time
45
ns
ts
Storage Time
IC = -150 mA
IB1 = -IB2 = -15mA
VCC = -30V
190
ns
tf
Fall Time
30
ns
toff
Switching Off Time
220
ns
∗ Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle ≤ 2 %
STF2907A
2/4


Số phần tương tự - STF2907A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
STF201-22 SEMTECH-STF201-22 Datasheet
217Kb / 7P
   USB Downstream Post Filter & TVS For EMI Filtering and ESD Protection
STF201-22.TC SEMTECH-STF201-22.TC Datasheet
181Kb / 7P
   USB Downstream Port Filter & TVS
STF201-22.TCT SEMTECH-STF201-22.TCT Datasheet
181Kb / 7P
   USB Downstream Port Filter & TVS
STF201-22TC SEMTECH-STF201-22TC Datasheet
217Kb / 7P
   USB Downstream Post Filter & TVS For EMI Filtering and ESD Protection
STF201-22 SEMTECH-STF201-22_04 Datasheet
181Kb / 7P
   USB Downstream Port Filter & TVS
More results

Mô tả tương tự - STF2907A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SOA56 STMICROELECTRONICS-SOA56 Datasheet
35Kb / 4P
   SMALL SIGNAL PNP TRANSISTOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
DTA143ZM TSC-DTA143ZM Datasheet
212Kb / 3P
   PNP Small Signal Transistor
DTC143ZM TSC-DTC143ZM Datasheet
730Kb / 5P
   PNP Small Signal Transistor
DTA123JM TSC-DTA123JM Datasheet
207Kb / 3P
   PNP Small Signal Transistor
logo
Rohm
BCX17 ROHM-BCX17 Datasheet
53Kb / 2P
   PNP small signal transistor
logo
General Semiconductor
MMBT2907A GE-MMBT2907A Datasheet
65Kb / 3P
   Small Signal Transistor (PNP)
logo
Motorola, Inc
MMBA813S2 MOTOROLA-MMBA813S2 Datasheet
26Kb / 1P
   SMALL-SIGNAL PNP TRANSISTOR
logo
Vaishali Semiconductor
MMBT2907A VAISH-MMBT2907A Datasheet
47Kb / 3P
   Small Signal Transistor (PNP)
MMBT4403 VAISH-MMBT4403 Datasheet
46Kb / 3P
   Small Signal Transistor (PNP)
logo
Vishay Siliconix
2N4126 VISHAY-2N4126 Datasheet
159Kb / 4P
   Small Signal Transistor (PNP)
07-May-02
logo
Transys Electronics
2N3906 TRSYS-2N3906 Datasheet
304Kb / 3P
   PNP SMALL SIGNAL TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com