công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STE53NC50 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STE53NC50
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 500V - 0.070ohm - 53A ISOTOP PowerMesh?줚I MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STE53NC50 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STE53NC50 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STE53NC50 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STE53NC50 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STE53NC50 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STE53NC50 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STE53NC50 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STE53NC50 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STE53NC50 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
STE53NC50
2/8
THERMAL DATA
AVALANCHE CHARACTERISTICS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TCASE = 25 °C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
OFF
ON (1)
DYNAMIC
Note: 1. Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %.
Rthj-case
Thermal Resistance Junction-case
Max
0.272
°C/W
Rthc-h
Thermal Resistance Case-heatsink with Conductive
Grease Applied
0.05
°C/W
Symbol
Parameter
Max Value
Unit
IAR
Avalanche Current, Repetitive or Not-Repetitive
(pulse width limited by Tj max)
53
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
(starting Tj = 25 °C, ID = IAR, VDD = 50 V)
1043
mJ
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source
Breakdown Voltage
ID = 250 µA, VGS = 0
500
V
IDSS
Zero Gate Voltage
Drain Current (VGS = 0)
VDS = Max Rating
10
µA
VDS = Max Rating, TC = 125 °C
100
µA
IGSS
Gate-body Leakage
Current (VDS = 0)
VGS = ± 30V
±100
nA
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS = VGS, ID = 250µA
23
4
V
RDS(on)
Static Drain-source On
Resistance
VGS = 10V, ID = 27A
0.07
0.08
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
gfs (1)
Forward Transconductance
VDS > ID(on) x RDS(on)max,
ID = 15 A
42
S
Ciss
Input Capacitance
VDS = 25V, f = 1 MHz, VGS = 0
11.2
nF
Coss
Output Capacitance
1350
pF
Crss
Reverse Transfer
Capacitance
115
pF


Số phần tương tự - STE53NC50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STE53NA50 STMICROELECTRONICS-STE53NA50 Datasheet
88Kb / 7P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE FAST POWER MOS TRANSISTOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
STE53NA50 NJSEMI-STE53NA50 Datasheet
218Kb / 4P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE FAST POWER MOS TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - STE53NC50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STE40NC60 STMICROELECTRONICS-STE40NC60 Datasheet
270Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 0.098ohm - 40A ISOTOP PowerMesh?줚I MOSFET
STU16NC50 STMICROELECTRONICS-STU16NC50 Datasheet
260Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.22ohm - 16A Max220 PowerMesh?줚I MOSFET
STB8NC50 STMICROELECTRONICS-STB8NC50 Datasheet
441Kb / 9P
   N-CHANNEL 500V - 0.7ohm - 8A D2PAK PowerMesh?줚I MOSFET
STB4NC50 STMICROELECTRONICS-STB4NC50 Datasheet
244Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 2.2ohm - 4A D2PAK PowerMesh?줚I MOSFET
STE38NB50 STMICROELECTRONICS-STE38NB50 Datasheet
280Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 0.11 ohm - 38A - ISOTOP PowerMESH MOSFET
STU13NC50 STMICROELECTRONICS-STU13NC50 Datasheet
258Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.31ohm - 13A Max220 PowerMesh?줚I MOSFET
STE38NB50F STMICROELECTRONICS-STE38NB50F Datasheet
89Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 0.11 ohm - 38A - ISOTOP PowerMESH MOSFET
STW20NC50 STMICROELECTRONICS-STW20NC50 Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.22ohm - 18.4A TO-247 PowerMesh?줚I MOSFET
STP3NC50 STMICROELECTRONICS-STP3NC50 Datasheet
238Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 3ohm - 2.8A TO-220 PowerMesh?줚I MOSFET
STD2NC50 STMICROELECTRONICS-STD2NC50 Datasheet
442Kb / 10P
   N-CHANNEL 500V - 3ohm - 2.2A DPAK/IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com