công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDR9512NUB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Solid States Devices, Inc

tên linh kiện SDR9512NUB
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 AMP 800 -1200 Volts 100 nsec Ultrafast Recovery Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSDI [Solid States Devices, Inc]
Trang chủ  http://www.ssdi-power.com
Logo SSDI - Solid States Devices, Inc

SDR9512NUB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Solid States Devices, Inc

  SDR9512NUB Datasheet HTML 1Page - Solid States Devices, Inc SDR9512NUB Datasheet HTML 2Page - Solid States Devices, Inc SDR9512NUB Datasheet HTML 3Page - Solid States Devices, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
NOTE: All specifications are subject to change without notification.
SCD's for these devices should be reviewed by SSDI prior to release.
DATA SHEET #: RU0113C
DOC
Solid State Devices, Inc.
14701 Firestone Blvd * La Mirada, Ca 90638
Phone: (562) 404-4474 * Fax: (562) 404-1773
ssdi@ssdi-power.com * www.ssdi-power.com
SDR958 thru SDR9512
Series
Electrical Characteristics3/
Symbol
Typ
Max
Units
Instantaneous Forward Voltage Drop
(TA = 25ºC, 300 μsec pulse)
IF = 20Adc
IF = 50Adc
IF = 100Adc
VF1
1.10
1.25
1.40
--
1.7
2.0
Volts
Instantaneous Forward Voltage Drop
TA = -55ºC
TA = -55ºC
TA = 100ºC
TA = 100ºC
IF = 20Adc
IF = 50Adc
IF = 20Adc
IF = 50Adc
VF2
1.20
1.30
0.95
1.15
--
1.80
--
1.60
Volts
Reverse Leakage Current
(Rated VR, TA = 25ºC, 300 μsec pulse minimum)
IR1
50
100
μA
Reverse Leakage Current
(Rated VR, TA = 100ºC, 300 μsec pulse minimum)
(Rated VR, TA = 125ºC, 300 μsec pulse minimum)
(Rated VR, TA = 150ºC, 300 μsec pulse minimum)
IR2
3.0
7.0
17.0
10
--
--
mA
Junction Capacitance
(VR = 5 Vdc, TA = 25ºC, f = 1MHz)
(VR = 10 Vdc, TA = 25ºC, f = 1MHz)
CJ
180
160
--
250
pF
Reverse Recovery Time
(IF = 500 mA, IR = 1A, IRR = 0.25A)
(IF = 10 A, dIF /dt = 100A/us)
(IF = 10 A, dIF /dt = 100A/us)
(IF = 10 A, dIF /dt = 45A/us)
(IF = 10 A, dIF /dt = 45A/us)
(IF = 10 A, dIF /dt = 45A/us)
(IF = 10 A, dIF /dt = 45A/us)
TA = 25ºC
TA = 25ºC
TA = 25ºC
TA = 25ºC
TA = 25ºC
TA = 100ºC
TA = 100ºC
trr1
trr2
IRM2
trr3
IRM3
trr4
IRM4
100
135
8.0
210
4.0
330
7.5
150
--
--
--
--
--
--
nsec
nsec
A
nsec
A
nsec
A
Case Outline: TO-258 (N)
Case Outline: TO-259 (P)
Lead Forming Options:
Suffix DB:
Suffix UB:
Pin1: Cathode
Pin2: Anode
Pin3: Anode
.270
.240
.045
.035
.145
.135
.750
.500
2x Ø.150
.120
.290
.275
2x
.265
.245
.135
.120
TYP
.550
.530
2x
.265
.245
3x Ø
.065
.055
2x
.205
.195
.405
.395
1.215
1.175
.960
.935
.700
.680
1.300
1.030
PIN 1
PIN 2
PIN 3
2x
.270
.240
.190 MIN
.190 MIN
2x .270
.240


Số phần tương tự - SDR9512NUB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SDR951-61 SSDI-SDR951-61 Datasheet
204Kb / 2P
   HYPER FAST RECTIFIER
SDR951/3 SSDI-SDR951/3 Datasheet
194Kb / 2P
   60 AMP 100 - 200 VOLTS 35 nsec HYPER FAST RECTIFIER
SDR951/61 SSDI-SDR951/61 Datasheet
203Kb / 2P
   60 AMP 100-200 Volts 35nsec Hyper Fast Rectifier
SDR9510 SSDI-SDR9510 Datasheet
213Kb / 2P
   50 AMP 800-1100 VOLTS 80 nsec ULTRA FAST RECTIFIER
SDR9510/3 SSDI-SDR9510/3 Datasheet
211Kb / 2P
   50 AMP 800-1100 VOLTS 80 nsec ULTRA FAST RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SDR9512NUB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SDR998N SSDI-SDR998N Datasheet
49Kb / 2P
   50 AMP 800 -1200 Volts 80 nsec Ultra Fast Recovery Rectifier
SDR803 SSDI-SDR803 Datasheet
39Kb / 2P
   100 AMP 50 - 1200 VOLTS 60 nsec ULTRA FAST RECTIFIER
SDR998CTN SSDI-SDR998CTN Datasheet
49Kb / 2P
   100 AMP 800 -1200 Volts 80 nsec ULTRA FAST COMMON CATHODE RECTIFIER
SDR998CT-3 SSDI-SDR998CT-3 Datasheet
31Kb / 2P
   100 AMP 800 -1200 Volts 80 nsec ULTRA FAST COMMON CATHODE CENTERTAP RECTIFIER
SDR4512M SSDI-SDR4512M Datasheet
169Kb / 2P
   45 AMP 1200 VOLTS 80 nsec RECTIFIER
SPD4963-1 SSDI-SPD4963-1 Datasheet
131Kb / 2P
   1 AMP 550 - 800 VOLTS 130 nsec FAST RECOVERY RECTIFIER
SDR958 SSDI-SDR958 Datasheet
213Kb / 2P
   50 AMP 800-1100 VOLTS 80 nsec ULTRA FAST RECTIFIER
SDR958-3 SSDI-SDR958-3 Datasheet
211Kb / 2P
   50 AMP 800-1100 VOLTS 80 nsec ULTRA FAST RECTIFIER
15R6CTN SSDI-15R6CTN Datasheet
228Kb / 2P
   100 AMP 150 VOLTS 50 nsec CENTERTAP RECTIFIER
SDR958M SSDI-SDR958M Datasheet
231Kb / 2P
   50 AMP 800-1100 VOLTS 80 nsec ULTRA FAST RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com