công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD6NC40-1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD6NC40-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 400V - 0.75ohm - 5A - DPAK / IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD6NC40-1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STD6NC40-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD6NC40-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD6NC40-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD6NC40-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD6NC40-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD6NC40-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD6NC40-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD6NC40-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD6NC40-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3/9
STD6NC40
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CONTINUED)
SWITCHING ON
SWITCHING OFF
SOURCE DRAIN DIODE
Note: 1. Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %.
2. Pulse width limited by safe operating area.
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
td(on)
Turn-on Delay Time
VDD = 200V, ID = 3A,
RG = 4.7Ω VGS = 10V
(see test circuit, Figure 3)
11
ns
tr
Rise Time
15
ns
Qg
Qgs
Qgd
Total Gate Charge
Gate-Source Charge
Gate-Drain Charge
VDD = 320V, ID = 6A,
VGS = 10V
18
4
8.5
23
nC
nC
nC
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
tr(Voff)
tf
tc
Off-voltage Rise Time
Fall Time
Cross-over Time
VDD = 320V, ID = 6A,
RG =4.7Ω, VGS = 10V
(see test circuit, Figure 5)
8
12
23
ns
ns
ns
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
Source-drain Current
6
A
ISDM (1)
Source-drain Current (pulsed)
24
A
VSD (2)
Forward On Voltage
ISD = 6A, VGS = 0
1.6
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse Recovery Time
Reverse Recovery Charge
Reverse Recovery Current
ISD = 6A, di/dt = 100A/µs,
VDD = 100V, Tj = 150°C
(see test circuit, Figure 5)
280
1.4
10
ns
µC
A
Thermal Impedence
Safe Operating Area


Số phần tương tự - STD6NC40-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD6N10 STMICROELECTRONICS-STD6N10 Datasheet
171Kb / 10P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTOR
STD6N52K3 STMICROELECTRONICS-STD6N52K3 Datasheet
249Kb / 12P
   N-channel 525 V, 1 廓, 5 A, DPAK, TO-220FP SuperMESH3??Power MOSFET
STD6N52K3 STMICROELECTRONICS-STD6N52K3 Datasheet
1Mb / 22P
   Extremely high dv/dt capability
March 2011 Rev 2
STD6N60M2 STMICROELECTRONICS-STD6N60M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Extremely low gate charge
May 2016 Rev 3
STD6N62K3 STMICROELECTRONICS-STD6N62K3 Datasheet
433Kb / 17P
   N-channel 620 V, 1.1 廓, 5.5 A, IPAK, DPAK, TO-220,TO-220FP SuperMESH3??Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD6NC40-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP7NC40 STMICROELECTRONICS-STP7NC40 Datasheet
244Kb / 8P
   N-CHANNEL 400V - 0.75ohm - 6A TO-220 PowerMESH?줚I MOSFET
STD3NC60 STMICROELECTRONICS-STD3NC60 Datasheet
460Kb / 10P
   N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 3.2A DPAK / IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STD1HNC60 STMICROELECTRONICS-STD1HNC60 Datasheet
268Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 4ohm - 2A - IPAK/DPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STD1NC60 STMICROELECTRONICS-STD1NC60 Datasheet
280Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 7ohm - 1.4A - DPAK/IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STD1LNC60 STMICROELECTRONICS-STD1LNC60 Datasheet
274Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 12ohm - 1A - IPAK/DPAK PowerMESH?줚I MOSFET
STD2NC50 STMICROELECTRONICS-STD2NC50 Datasheet
442Kb / 10P
   N-CHANNEL 500V - 3ohm - 2.2A DPAK/IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STD4NC50 STMICROELECTRONICS-STD4NC50_07 Datasheet
190Kb / 9P
   N-CHANNEL 500V - 1.3??- 3.7A DPAK/IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
August 2001
STD2NB40 STMICROELECTRONICS-STD2NB40 Datasheet
66Kb / 6P
   N - CHANNEL 400V - 3.5ohm - 2A - IPAK/DPAK PowerMESH MOSFET
STD4NB40 STMICROELECTRONICS-STD4NB40 Datasheet
449Kb / 10P
   N-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 4A DPAK/IPAK PowerMESH??MOSFET
STB11NB40-1 STMICROELECTRONICS-STB11NB40-1 Datasheet
245Kb / 11P
   N-CHANNEL 400V - 0.48ohm - 10.7A DPAK/IPAK PowerMESH MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com