công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD30PF03L-1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD30PF03L-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-CHANNEL 30V - 0.025ohm - 24A DPAK/IPAK STripFET??II POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD30PF03L-1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STD30PF03L-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD30PF03L-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD30PF03L-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD30PF03L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD30PF03L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD30PF03L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD30PF03L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD30PF03L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
5/8
STD30PF03L - STD30PF03L-1
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.20
2.40
0.087
0.094
A1
0.90
1.10
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.90
0.025
0.035
B2
5.20
5.40
0.204
0.213
C
0.45
0.60
0.018
0.024
C2
0.48
0.60
0.019
0.024
D
6.00
6.20
0.236
0.244
E
6.40
6.60
0.252
0.260
G
4.40
4.60
0.173
0.181
H
9.35
10.10
0.368
0.398
L2
0.8
0.031
L4
0.60
1.00
0.024
0.039
V2
0
o
8
o
0
o
0
o
P032P_B
TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STD30PF03L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD30PF03L-1 STMICROELECTRONICS-STD30PF03L-1 Datasheet
339Kb / 13P
   P-channel 30 V - 0.025 廓 - 24 A - DPAK / IPAK STripFET??II Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD30PF03L-1 VBSEMI-STD30PF03L-1 Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD30PF03L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD16NF06L STMICROELECTRONICS-STD16NF06L Datasheet
442Kb / 11P
   N-channel 60V - 0.060 - 24A - DPAK/IPAK STripFET II Power MOSFET
STD20NF06L STMICROELECTRONICS-STD20NF06L Datasheet
416Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.032OHM - 24A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
STD16NF06L STMICROELECTRONICS-STD16NF06L_07 Datasheet
362Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.060廓 - 24A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD20NF06LT4 STMICROELECTRONICS-STD20NF06LT4 Datasheet
420Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.032廓 - 24A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD35NF3LL STMICROELECTRONICS-STD35NF3LL Datasheet
468Kb / 10P
   N-CHANNEL 30V - 0.014 ohm - 35A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD30NF03L STMICROELECTRONICS-STD30NF03L_07 Datasheet
330Kb / 14P
   N-channel 30V - 0.020ohm - 30A - DPAK/IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD17NF03L STMICROELECTRONICS-STD17NF03L_07 Datasheet
312Kb / 14P
   N-channel 30V - 0.038ohm - 17A - DPAK/IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD10PF06-1 STMICROELECTRONICS-STD10PF06-1 Datasheet
299Kb / 9P
   P-CHANNEL 60V - 0.18 Ohm - 10A IPAK/DPAK STripFET II POWER MOSFET
STD10PF06T4 STMICROELECTRONICS-STD10PF06T4 Datasheet
299Kb / 9P
   P-CHANNEL 60V - 0.18 W - 10A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STU100N3LF3 STMICROELECTRONICS-STU100N3LF3 Datasheet
434Kb / 15P
   N-channel 30V - 0.0045OHM - 80A - DPAK - IPAK Planar STripFET TM II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com