công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD2NB60 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD2NB60
Giải thích chi tiết về linh kiện  N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD2NB60 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STD2NB60 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD2NB60 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD2NB60 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD2NB60 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD2NB60 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD2NB60 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD2NB60 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD2NB60 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD2NB60 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Output Characteristics
Transconductance
Gate Charge vs Gate-source Voltage
Transfer Characteristics
Static Drain-source On Resistance
Capacitance Variations
STD2NB60
4/9


Số phần tương tự - STD2NB60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2NB60 STMICROELECTRONICS-STD2NB60 Datasheet
228Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 3.3OHM - 2.6A DPAK/IPAK PowerMESHTM MOSFET
STD2NB60-1 STMICROELECTRONICS-STD2NB60-1 Datasheet
228Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 3.3OHM - 2.6A DPAK/IPAK PowerMESHTM MOSFET
STD2NB60T4 STMICROELECTRONICS-STD2NB60T4 Datasheet
228Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 3.3OHM - 2.6A DPAK/IPAK PowerMESHTM MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD2NB60T4 VBSEMI-STD2NB60T4 Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD2NB60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STU36NB20 STMICROELECTRONICS-STU36NB20 Datasheet
57Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
STB7NB40 STMICROELECTRONICS-STB7NB40 Datasheet
61Kb / 6P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
STP7NB40 STMICROELECTRONICS-STP7NB40 Datasheet
73Kb / 4P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
STP7NB60 STMICROELECTRONICS-STP7NB60 Datasheet
115Kb / 9P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
STP12NB30 STMICROELECTRONICS-STP12NB30 Datasheet
56Kb / 6P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
STP10NB20 STMICROELECTRONICS-STP10NB20 Datasheet
122Kb / 9P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
STB19NB20 STMICROELECTRONICS-STB19NB20 Datasheet
85Kb / 8P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH] MOSFET
June 1998
STU13NB60 STMICROELECTRONICS-STU13NB60 Datasheet
61Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
STB11NB40 STMICROELECTRONICS-STB11NB40 Datasheet
102Kb / 9P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
STP5NB40 STMICROELECTRONICS-STP5NB40 Datasheet
71Kb / 7P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com