công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD25NF10L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD25NF10L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 100V - 0.030 ohm - 25A DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD25NF10L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STD25NF10L Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD25NF10L Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD25NF10L Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD25NF10L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD25NF10L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD25NF10L Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD25NF10L Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD25NF10L Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD25NF10L Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
STD25NF10L
2/9
THERMAL DATA
(#) When Mounted on 1 inch2 FR-4 board, 2 oz of Cu.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TCASE = 25 °C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
OFF
ON (*)
DYNAMIC
Rthj-case
Rthj-pcb
Tl
Thermal Resistance Junction-case
Thermal Resistance Junction-pcb(#)
Maximum Lead Temperature For Soldering Purpose
Max
Max
1.5
50
275
°C/W
°C/W
°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source
Breakdown Voltage
ID = 250 µA, VGS = 0
100
V
IDSS
Zero Gate Voltage
Drain Current (VGS = 0)
VDS = Max Rating
VDS = Max Rating TC = 125°C
1
10
µA
µA
IGSS
Gate-body Leakage
Current (VDS = 0)
VGS = ± 16 V
±100
nA
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS = VGS
ID = 250 µA
1
2.5
V
RDS(on)
Static Drain-source On
Resistance
VGS = 10 V
ID = 12.5 A
VGS = 4.5 V
ID = 12.5 A
0.030
0.035
0.035
0.040
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
gfs (*)
Forward Transconductance
VDS = 15 V
ID = 12.5 A
24
S
Ciss
Coss
Crss
Input Capacitance
Output Capacitance
Reverse Transfer
Capacitance
VDS = 25V f = 1 MHz VGS = 0
1710
250
110
pF
pF
pF


Số phần tương tự - STD25NF10L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD25NF10LA STMICROELECTRONICS-STD25NF10LA Datasheet
656Kb / 15P
   N-channel 100 V, 0.030 廓, 25 A DPAK STripFET??II Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD25NF10LA VBSEMI-STD25NF10LA Datasheet
984Kb / 8P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STD25NF10LA ISC-STD25NF10LA Datasheet
329Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STD25NF10LT4 STMICROELECTRONICS-STD25NF10LT4 Datasheet
432Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.030Ohm - 25A - DPAK Low gate charge STripFET II Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD25NF10L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD20NF10 STMICROELECTRONICS-STD20NF10 Datasheet
303Kb / 9P
   N-CHANNEL 100V - 0.038 ohm - 25A IPAK/DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
STD25NF10LT4 STMICROELECTRONICS-STD25NF10LT4 Datasheet
432Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.030Ohm - 25A - DPAK Low gate charge STripFET II Power MOSFET
STD26NF10 STMICROELECTRONICS-STD26NF10 Datasheet
397Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.033廓 - 25A - DPAK Low gate charge STripFET??II Power MOSFET
STD25NF10 STMICROELECTRONICS-STD25NF10 Datasheet
437Kb / 9P
   N-CHANNEL 100V - 0.033ohm - 25A DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??POWER MOSFET
STD10NF10 STMICROELECTRONICS-STD10NF10 Datasheet
458Kb / 14P
   N-CHANNEL 100V - 0.115 ohm - 13A IPAK/DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
STD15NF10 STMICROELECTRONICS-STD15NF10 Datasheet
412Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.060ohm- 23A - DPAK Low gate charge STripFET II Power MOSFET
STD6NF10 STMICROELECTRONICS-STD6NF10 Datasheet
266Kb / 9P
   N-CHANNEL 100V - 0.22 ohm - 6A IPAK/DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??POWER MOSFET
STB35NF10 STMICROELECTRONICS-STB35NF10_06 Datasheet
427Kb / 14P
   N-channel 100V - 0.030廓 - 40A - D2PAK/TO-220 Low gate charge STripFET??II Power MOSFET
STP135N10 STMICROELECTRONICS-STP135N10 Datasheet
204Kb / 8P
   N-CHANNEL 100V - 0.007 ohm - 135A DPAK/TO-220 LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
STL22NF10 STMICROELECTRONICS-STL22NF10 Datasheet
324Kb / 8P
   N-CHANNEL 100V - 0.055 ohm - 22A PowerFLAT??LOW GATE CHARGE STripFET??II MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com