công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD20NF10 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD20NF10
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 100V - 0.038 ohm - 25A IPAK/DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD20NF10 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STD20NF10 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD20NF10 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD20NF10 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD20NF10 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD20NF10 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD20NF10 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD20NF10 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD20NF10 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD20NF10 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5/9
STD20NF10
Normalized Gate Threshold Voltage vs Temperature
Normalized
on Resistance vs Temperature
Source-drain Diode Forward Characteristics
Normalized Breakdown Voltage Temperature
.
.


Số phần tương tự - STD20NF10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD20NF10T4 VBSEMI-STD20NF10T4 Datasheet
985Kb / 8P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STD20NF10T4 ISC-STD20NF10T4 Datasheet
345Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD20NF10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD25NF10L STMICROELECTRONICS-STD25NF10L Datasheet
451Kb / 9P
   N-CHANNEL 100V - 0.030 ohm - 25A DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
STD10NF10 STMICROELECTRONICS-STD10NF10 Datasheet
458Kb / 14P
   N-CHANNEL 100V - 0.115 ohm - 13A IPAK/DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
STD25NF10LT4 STMICROELECTRONICS-STD25NF10LT4 Datasheet
432Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.030Ohm - 25A - DPAK Low gate charge STripFET II Power MOSFET
STD6NF10 STMICROELECTRONICS-STD6NF10 Datasheet
266Kb / 9P
   N-CHANNEL 100V - 0.22 ohm - 6A IPAK/DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??POWER MOSFET
STD26NF10 STMICROELECTRONICS-STD26NF10 Datasheet
397Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.033廓 - 25A - DPAK Low gate charge STripFET??II Power MOSFET
STD25NF10 STMICROELECTRONICS-STD25NF10 Datasheet
437Kb / 9P
   N-CHANNEL 100V - 0.033ohm - 25A DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??POWER MOSFET
STD15NF10 STMICROELECTRONICS-STD15NF10 Datasheet
412Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.060ohm- 23A - DPAK Low gate charge STripFET II Power MOSFET
STB30NF10 STMICROELECTRONICS-STB30NF10 Datasheet
455Kb / 11P
   N-CHANNEL 100V - 0.038 ohm - 35A TO-220/TO-220FP/D2PAK LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
STD5NE10L STMICROELECTRONICS-STD5NE10L Datasheet
43Kb / 6P
   N - CHANNEL 100V - 0.3 ohm - 5A - DPAK/IPAK STripFET POWER MOSFET
STP135N10 STMICROELECTRONICS-STP135N10 Datasheet
204Kb / 8P
   N-CHANNEL 100V - 0.007 ohm - 135A DPAK/TO-220 LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com