công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1158 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1158
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS1158 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1158 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 50 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS
OutputCode
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-
4
-
3
3
-
2
-
1
0
2
25Units,256Samples/Unit
1
Offset(OutputCode)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-
2
2
-
1
0
1
25Units,
254Samples/Unit
Temperature( C)
°
100
50
0
50
100
150
200
250
-
-
-
-
-
-
40
-
15
110
10
60
85
35
CHOP=1
CHOP=0
AbsoluteGainError(ppm)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
150UnitsFromTwoProductionSets
Temperature( C)
°
60
40
20
0
20
40
60
80
100
120
140
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
15
110
10
60
85
35
GainDrift(ppm/ C)
°
30
25
20
15
10
5
0
150UnitsFromTwoProductionSets
ADS1158
SBAS429A – JUNE 2008 – REVISED JUNE 2008 ............................................................................................................................................................. www.ti.com
At TA = +25°C, AVDD = +2.5V, AVSS = –2.5V, DVDD = +3.3V, fCLK = 16MHz (external clock) or fCLK = 15.729MHz (internal
clock), OPA227 buffer between MUX outputs and ADC inputs, VREFP = +2.048V, and VREFN = –2.048V, unless otherwise
noted.
OFFSET WITH 0.5V REFERENCE, CHOPPING ON
OFFSET WITH 4.096V REFERENCE, CHOPPING ON
Figure 3.
Figure 4.
OFFSET vs TEMPERATURE
GAIN ERROR HISTOGRAM
Figure 5.
Figure 6.
GAIN DRIFT HISTOGRAM
GAIN ERROR vs TEMPERATURE
Figure 7.
Figure 8.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS1158


Số phần tương tự - ADS1158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1158 TI1-ADS1158 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
ADS1158EVM TI-ADS1158EVM Datasheet
919Kb / 39P
[Old version datasheet]   SBAU126C?밠ay 2007?밨evised May 2011
ADS1158EVM-PDK TI-ADS1158EVM-PDK Datasheet
919Kb / 39P
[Old version datasheet]   SBAU126C?밠ay 2007?밨evised May 2011
ADS1158IRTCR TI1-ADS1158IRTCR Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
ADS1158IRTCRG4 TI1-ADS1158IRTCRG4 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS1158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1158 TI1-ADS1158_14 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
logo
Micro Analog systems
MAS6501 MAS-MAS6501 Datasheet
205Kb / 16P
   16-Bit Analog-to-Digital Converter
logo
DATEL, Inc.
5962-8953101HXA DATEL-5962-8953101HXA Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
5962-8953102HXC DATEL-5962-8953102HXC Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC8211 FUMAN-SC8211 Datasheet
592Kb / 9P
   16 Bit Digital to Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
ADC76 BURR-BROWN-ADC76 Datasheet
113Kb / 8P
   16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
DATEL, Inc.
5962-8953102HXA DATEL-5962-8953102HXA Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
logo
Princeton Technology Co...
PT8211L PTC-PT8211L Datasheet
124Kb / 4P
   16 Bit Digital to Analog Converter
PT8211 PTC-PT8211_10 Datasheet
290Kb / 13P
   16 Bit Digital to Analog Converter
logo
DATEL, Inc.
5962-8953101HXC DATEL-5962-8953101HXC Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com