công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD150NH02L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD150NH02L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 24V - 0.003 ohm - 150A ClipPAK??IPAK STripFET??III POWER MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD150NH02L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STD150NH02L Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD150NH02L Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD150NH02L Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD150NH02L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD150NH02L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD150NH02L Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD150NH02L Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD150NH02L Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD150NH02L Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
STD150NH02L
2/9
THERMAL DATA
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TCASE = 25 °C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
OFF
ON (4)
DYNAMIC
Rthj-case
Rthj-amb
Tl
Thermal Resistance Junction-case
Thermal Resistance Junction-ambient
Maximum Lead Temperature For Soldering Purpose
Max
Max
1.2
100
275
°C/W
°C/W
°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source
Breakdown Voltage
ID = 25 mA, VGS = 0
24
V
IDSS
Zero Gate Voltage
Drain Current (VGS = 0)
VDS = 20 V
VDS = 20 V
TC = 125°C
1
10
µA
µA
IGSS
Gate-body Leakage
Current (VDS = 0)
VGS = ± 20V
±100
nA
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS = VGS
ID = 250 µA
1
1.8
V
RDS(on)
Static Drain-source On
Resistance
VGS = 10 V
ID = 75 A
VGS = 5 V
ID = 75 A
0.003
0.005
0.0035
0.0065
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
gfs (4)
Forward Transconductance
VDS = 10 V
ID = 40 A
52
S
Ciss
Coss
Crss
Input Capacitance
Output Capacitance
Reverse Transfer
Capacitance
VDS = 15V f = 1 MHz VGS = 0
4450
1126
141
pF
pF
pF
RG
Gate Input Resistance
f = 1 MHz Gate DC Bias = 0
Test Signal Level = 20 mV
Open Drain
1.6


Số phần tương tự - STD150NH02L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD150NH02L STMICROELECTRONICS-STD150NH02L Datasheet
492Kb / 16P
   N-channel 24V- 0.003廓 - 150A - ClipPAK??- IPAK STripFET??IlI Power MOSFET
STD150NH02L-1 STMICROELECTRONICS-STD150NH02L-1 Datasheet
492Kb / 16P
   N-channel 24V- 0.003廓 - 150A - ClipPAK??- IPAK STripFET??IlI Power MOSFET
STD150NH02LT4 STMICROELECTRONICS-STD150NH02LT4 Datasheet
492Kb / 16P
   N-channel 24V- 0.003廓 - 150A - ClipPAK??- IPAK STripFET??IlI Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD150NH02L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD150NH02L-1 STMICROELECTRONICS-STD150NH02L-1 Datasheet
492Kb / 16P
   N-channel 24V- 0.003廓 - 150A - ClipPAK??- IPAK STripFET??IlI Power MOSFET
STD38NH02L STMICROELECTRONICS-STD38NH02L Datasheet
527Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.011 ohm - 38A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD50NH02L STMICROELECTRONICS-STD50NH02L Datasheet
534Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.0085 ohm - 50A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L Datasheet
510Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.0052 ohm - 60A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD38NH02L STMICROELECTRONICS-STD38NH02L_06 Datasheet
496Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.011ohm - 38A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L Datasheet
805Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L Datasheet
817Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD50NH02L STMICROELECTRONICS-STD50NH02L_06 Datasheet
500Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0085ohm - 50A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70NH02L STMICROELECTRONICS-STD70NH02L Datasheet
490Kb / 16P
   N-CHANNEL 24V - 0.0062 Ohm - 60A IPAK/DPAK STripFET II Power MOSFET
STD110NH02L STMICROELECTRONICS-STD110NH02L Datasheet
498Kb / 11P
   N-CHANNEL 24V - 0.0044 ohm - 80A DPAK STripFET??III POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com