công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS954IYPT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TS954IYPT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Input/output rail-to-rail low power operational amplifier
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS954IYPT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button TS954IYPT Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TS954IYPT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TS954IYPT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TS954IYPT Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TS954IYPT Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics TS954IYPT Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics TS954IYPT Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics TS954IYPT Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics TS954IYPT Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
TS951-TS952-TS954
Package information
11/17
3.4
TSSOP8 package information
Figure 14.
TSSOP8 package mechanical drawing
Table 8.
TSSOP8 package mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.2
0.047
A1
0.05
0.15
0.002
0.006
A2
0.80
1.00
1.05
0.031
0.039
0.041
b
0.19
0.30
0.007
0.012
c
0.09
0.20
0.004
0.008
D
2.90
3.00
3.10
0.114
0.118
0.122
E
6.20
6.40
6.60
0.244
0.252
0.260
E1
4.30
4.40
4.50
0.169
0.173
0.177
e
0.65
0.0256
k
0°8°
0°8°
L
0.45
0.60
0.75
0.018
0.024
0.030
L1
1
0.039
aaa
0.1
0.004


Số phần tương tự - TS954IYPT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TS954I STMICROELECTRONICS-TS954I Datasheet
118Kb / 13P
   INPUT/OUTPUT RAIL TO RAIL LOW POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
August 1999
TS954ID STMICROELECTRONICS-TS954ID Datasheet
118Kb / 13P
   INPUT/OUTPUT RAIL TO RAIL LOW POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
August 1999
TS954ID/IDT STMICROELECTRONICS-TS954ID/IDT Datasheet
350Kb / 15P
   Input/Output Rail-to-Rail Low Power Operational Amplifier
TS954IN STMICROELECTRONICS-TS954IN Datasheet
118Kb / 13P
   INPUT/OUTPUT RAIL TO RAIL LOW POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
August 1999
TS954IN STMICROELECTRONICS-TS954IN Datasheet
350Kb / 15P
   Input/Output Rail-to-Rail Low Power Operational Amplifier
More results

Mô tả tương tự - TS954IYPT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TS951 STMICROELECTRONICS-TS951_05 Datasheet
350Kb / 15P
   Input/Output Rail-to-Rail Low Power Operational Amplifier
logo
Texas Instruments
OPA810 TI1-OPA810 Datasheet
644Kb / 21P
[Old version datasheet]   OPA810 Low-Power, Rail-to-Rail Input/Output, FET-Input Operational Amplifier
OPA810 TI1-OPA810_V01 Datasheet
645Kb / 22P
[Old version datasheet]   OPA810 Low-Power, Rail-to-Rail Input/Output, FET-Input Operational Amplifier
logo
Intersil Corporation
EL5411T INTERSIL-EL5411T_10 Datasheet
815Kb / 16P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
EL5211T RENESAS-EL5211T Datasheet
850Kb / 15P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
May 12, 2010
EL5411T RENESAS-EL5411T Datasheet
1,002Kb / 16P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
August 3, 2010
logo
Intersil Corporation
EL5420T INTERSIL-EL5420T Datasheet
470Kb / 17P
   12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
ISL24021 INTERSIL-ISL24021 Datasheet
333Kb / 12P
   1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
ISL24021 RENESAS-ISL24021 Datasheet
704Kb / 13P
   1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
EL5220T RENESAS-EL5220T Datasheet
813Kb / 15P
   12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com