công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGW30NC120HD bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGW30NC120HD
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 1200V - 30A - TO-247 very fast PowerMESH IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW30NC120HD bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STGW30NC120HD Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Electrical characteristics
STGW30NC120HD
4/13
2
Electrical characteristics
(TCASE=25°C unless otherwise specified)
Table 4.
Static
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VBR(CES)
Collector-emitter
breakdown voltage
IC = 1mA, VGE = 0
1200
V
VCE(SAT)
Collector-emitter saturation
voltage
VGE= 15V, IC= 20A, Tj= 25°C
VGE= 15V, IC= 20A, Tj=125°C
2.2
2.0
2.75
V
V
VGE(th)
Gate threshold voltage
VCE= VGE, IC= 250µA
3.75
5.75
V
ICES
Collector-emitter leakage
current (VGE = 0)
VCE =Max rating,Tc=25°C
VCE =Max rating, Tc=125°C
500
10
µA
mA
IGES
Gate-emitter leakage
current (VCE = 0)
VGE =± 20V, VCE = 0
± 100
nA
gfs
Forward transconductance
VCE = 25V, IC= 20A
14
S
Table 5.
Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Cies
Coes
Cres
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer
capacitance
VCE = 25V, f = 1 MHz, VGE=0
2510
175
30
pF
pF
pF
Qg
Qge
Qgc
Total gate charge
Gate-emitter charge
Gate-collector charge
VCE = 960V,
IC= 20A,VGE=15V
110
16
49
nC
nC
nC


Số phần tương tự - STGW30NC120HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD Datasheet
109Kb / 9P
   N-CHANNEL 30A - 1200V - TO-247 VERY FAST PowerMESH-TM IGBT
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_07 Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGW30NC120HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_07 Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD Datasheet
109Kb / 9P
   N-CHANNEL 30A - 1200V - TO-247 VERY FAST PowerMESH-TM IGBT
STGW20NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW20NC60VD Datasheet
303Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30N90D STMICROELECTRONICS-STGW30N90D Datasheet
159Kb / 10P
   N-channel 900V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH IGBT
STGP20NC60V STMICROELECTRONICS-STGP20NC60V Datasheet
293Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V - TO-220/TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30NB60HD STMICROELECTRONICS-STGW30NB60HD Datasheet
91Kb / 8P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 PowerMESH IGBT
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V_04 Datasheet
279Kb / 10P
   N-CHANNEL 50A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30NB60H STMICROELECTRONICS-STGW30NB60H Datasheet
86Kb / 8P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 PowerMESH IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
340Kb / 10P
   N-CHANNEL 40A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH??IGBT
STGW30NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW30NC60WD_07 Datasheet
306Kb / 14P
   N-channel 30A - 600V - TO-247 Ultra fast switching PowerMESH??IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com