công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGW30NC120HD_0710 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGW30NC120HD_0710
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 1200V - 30A - TO-247 very fast PowerMESH IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW30NC120HD_0710 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW30NC120HD_0710 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
October 2007
Rev 9
1/13
13
STGW30NC120HD
N-channel 1200V - 30A - TO-247
very fast PowerMESH™ IGBT
Features
Low on-losses
Low on-voltage drop (Vcesat)
High current capability
High input impedance (voltage driven)
Low gate charge
Ideal for soft switching application
Application
Induction heating
Description
Using the latest high voltage technology based on
its patented strip layout, STMicroelectronics has
designed an advanced family of IGBTs, with
outstanding performances. The suffix “H”
identifies a family optimized for high frequency
application in order to achieve very high switching
performances (reduced tfall) maintaining a low
voltage drop.
Figure 1.
Internal schematic diagram
Type
VCES
VCE(sat)
@25°C
IC
@100°C
STGW30NC120HD 1200V
< 2.75V
30A
TO-247
1
2
3
Table 1.
Device summary
Order code
Marking
Package
Packaging
STGW30NC120HD
GW30NC120HD
TO-247
Tube
www.st.com


Số phần tương tự - STGW30NC120HD_0710

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_07 Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGW30NC120HD_0710

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD_07 Datasheet
295Kb / 13P
   N-channel 1200V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH TM IGBT
STGW30NC120HD STMICROELECTRONICS-STGW30NC120HD Datasheet
109Kb / 9P
   N-CHANNEL 30A - 1200V - TO-247 VERY FAST PowerMESH-TM IGBT
STGW20NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW20NC60VD Datasheet
303Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30N90D STMICROELECTRONICS-STGW30N90D Datasheet
159Kb / 10P
   N-channel 900V - 30A - TO-247 Very fast PowerMESH IGBT
STGP20NC60V STMICROELECTRONICS-STGP20NC60V Datasheet
293Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V - TO-220/TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30NB60HD STMICROELECTRONICS-STGW30NB60HD Datasheet
91Kb / 8P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 PowerMESH IGBT
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V_04 Datasheet
279Kb / 10P
   N-CHANNEL 50A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW30NB60H STMICROELECTRONICS-STGW30NB60H Datasheet
86Kb / 8P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 PowerMESH IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
340Kb / 10P
   N-CHANNEL 40A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH??IGBT
STGW30NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW30NC60WD_07 Datasheet
306Kb / 14P
   N-channel 30A - 600V - TO-247 Ultra fast switching PowerMESH??IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com