công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGP19NC60W bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGP19NC60W
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600V - 19A - TO-220 Ultra fast PowerMESH IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGP19NC60W bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STGP19NC60W Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGP19NC60W Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGP19NC60W Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGP19NC60W Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGP19NC60W Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGP19NC60W Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGP19NC60W Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGP19NC60W Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGP19NC60W Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
STGP19NC60W
Electrical ratings
3/13
1
Electrical ratings
Table 1.
Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCES
Collector-emitter voltage (VGS = 0)
600
V
IC
(1)
1.
Calculated according to the iterative formula::
Collector current (continuous) at TC = 25°C
40
A
IC
(1)
Collector current (continuous) at TC = 100°C
22
A
ICL
(2)
2.
Vclamp=480V, Tj=150°C, RG=10Ω, VGE=15V
Collector current (pulsed)
35
A
VGE
Gate-emitter voltage
±20
V
PTOT
Total dissipation at TC = 25°C
125
W
Tstg
Storage temperature
– 55 to 150
°C
Tj
Operating junction temperature
Table 2.
Thermal resistance
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rthj-case
Thermal resistance junction-case max
1
°C/W
Rthj-amb
Thermal resistance junction-ambient max
62.5
°C/W
I
C
T
C
()
T
JMAX
T
C
R
THJ
C
V
CESAT MAX
()
T
C
I
C
,
()
×
------------------------------------------------------------------------------------------------------
=


Số phần tương tự - STGP19NC60W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGP19NC60WD STMICROELECTRONICS-STGP19NC60WD Datasheet
312Kb / 15P
   N-channel 600V - 19A - TO-220 - TO-247 Ultra fast PowerMESH??IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGP19NC60W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW19NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW19NC60WD Datasheet
312Kb / 15P
   N-channel 600V - 19A - TO-220 - TO-247 Ultra fast PowerMESH??IGBT
STGF19NC60WD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60WD Datasheet
315Kb / 14P
   N-channel 600V - 7A - TO-220 Ultra fast PowerMESH IGBT
STGP10NC60H STMICROELECTRONICS-STGP10NC60H Datasheet
104Kb / 9P
   N-CHANNEL 10A - 600V - TO-220 VERY FAST PowerMESH??IGBT
November 2005 Rev 1
STGP10NC60H STMICROELECTRONICS-STGP10NC60H_07 Datasheet
315Kb / 13P
   N-channel 10A - 600V - TO-220 Very fast PowerMESH IGBT
STGP3NB60H STMICROELECTRONICS-STGP3NB60H Datasheet
87Kb / 8P
   N-CHANNEL 3A - 600V TO-220 PowerMESH IGBT
STGP10NB60S STMICROELECTRONICS-STGP10NB60S Datasheet
85Kb / 8P
   N-CHANNEL 10A - 600V TO-220 PowerMESH IGBT
STGP20NB60K STMICROELECTRONICS-STGP20NB60K Datasheet
42Kb / 6P
   N-CHANNEL 20A - 600V - TO-220 PowerMesh IGBT
STGP12NB60HD STMICROELECTRONICS-STGP12NB60HD Datasheet
409Kb / 9P
   N-CHANNEL 12A - 600V TO-220 PowerMESH??IGBT
STGP7NB60H STMICROELECTRONICS-STGP7NB60H Datasheet
86Kb / 8P
   N-CHANNEL 7A - 600V TO-220 PowerMESH IGBT
STGP20NB60H STMICROELECTRONICS-STGP20NB60H Datasheet
86Kb / 8P
   N-CHANNEL 20A - 600V TO-220 PowerMESH IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com