công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGP10NC60H bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGP10NC60H
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 10A - 600V - TO-220 Very fast PowerMESH IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGP10NC60H bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STGP10NC60H Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGP10NC60H Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGP10NC60H Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGP10NC60H Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGP10NC60H Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGP10NC60H Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGP10NC60H Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGP10NC60H Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGP10NC60H Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Package mechanical data
STGP10NC60H
10/13
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK®
packages. These packages have a Lead-free second level interconnect. The category of
second level interconnect is marked on the package and on the inner box label, in
compliance with JEDEC Standard JESD97. The maximum ratings related to soldering
conditions are also marked on the inner box label. ECOPACK is an ST trademark.
ECOPACK specifications are available at: www.st.com


Số phần tương tự - STGP10NC60H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGP10NC60H STMICROELECTRONICS-STGP10NC60H Datasheet
104Kb / 9P
   N-CHANNEL 10A - 600V - TO-220 VERY FAST PowerMESH??IGBT
November 2005 Rev 1
STGP10NC60H STMICROELECTRONICS-STGP10NC60H Datasheet
272Kb / 13P
   N-channel 10A - 600V - TO-220 Very fast PowerMESH TM IGBT
STGP10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGP10NC60HD Datasheet
453Kb / 15P
   N-channel 600V - 10A - TO-220 - D2PAK Very fast PowerMESH TM IGBT
STGP10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGP10NC60HD Datasheet
410Kb / 17P
   N-channel 600V - 10A - TO-220 - D2PAK - TO-220FP very fast PowerMESH IGBT
STGP10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGP10NC60HD Datasheet
774Kb / 19P
   600 V - 10 A - very fast IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGP10NC60H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGP10NC60H STMICROELECTRONICS-STGP10NC60H Datasheet
104Kb / 9P
   N-CHANNEL 10A - 600V - TO-220 VERY FAST PowerMESH??IGBT
November 2005 Rev 1
STGP10NC60H STMICROELECTRONICS-STGP10NC60H_06 Datasheet
272Kb / 13P
   N-channel 10A - 600V - TO-220 Very fast PowerMESH TM IGBT
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD Datasheet
453Kb / 15P
   N-channel 600V - 10A - TO-220 - D2PAK Very fast PowerMESH TM IGBT
STGB10NC60HD_0710 STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_0710 Datasheet
410Kb / 17P
   N-channel 600V - 10A - TO-220 - D2PAK - TO-220FP very fast PowerMESH IGBT
STGP10NB60S STMICROELECTRONICS-STGP10NB60S Datasheet
85Kb / 8P
   N-CHANNEL 10A - 600V TO-220 PowerMESH IGBT
STGD10NC60H STMICROELECTRONICS-STGD10NC60H Datasheet
428Kb / 14P
   N-channel 10A - 600V - DPAK Very fast PowerMESH??IGBT
STGP7NC60H STMICROELECTRONICS-STGP7NC60H Datasheet
367Kb / 12P
   N-CHANNEL 14A - 600V TO-220/DPAK Very Fast PowerMESH IGBT
STGP20NC60V STMICROELECTRONICS-STGP20NC60V Datasheet
293Kb / 11P
   N-CHANNEL 30A - 600V - TO-220/TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGP7NC60HD STMICROELECTRONICS-STGP7NC60HD Datasheet
430Kb / 15P
   N-CHANNEL 14A - 600V - TO-220/TO-220FP/DPAK Very Fast PowerMESH IGBT
June 2005 Rev.9
STGB6NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB6NC60HD Datasheet
406Kb / 17P
   N-channel 600V - 7A - D2PAK / TO-220 / TO-220FP Very fast PowerMESH TM IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com