công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGF19NC60KD bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGF19NC60KD
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGF19NC60KD bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STGF19NC60KD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGF19NC60KD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGF19NC60KD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGF19NC60KD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGF19NC60KD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGF19NC60KD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGF19NC60KD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGF19NC60KD Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGF19NC60KD Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
STGB19NC60KD - STGF19NC60KD - STGP19NC60KD
Electrical characteristics
9/17
Figure 14.
Turn-off SOA
Figure 15.
Emitter-collector diode
characteristics
Figure 16.
Thermal impedance for TO-220,
D²PAK
Figure 17.
Thermal impedance for TO-220FP


Số phần tương tự - STGF19NC60KD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGF19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60HD Datasheet
276Kb / 14P
   N-channel 600V - 9A - TO-220FP Very fast PowerMESH TM IGBT
STGF19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60HD Datasheet
511Kb / 18P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGF19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60HD Datasheet
524Kb / 18P
   19 A - 600 V - very fast IGBTE[
STGF19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60HD Datasheet
724Kb / 17P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGF19NC60SD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60SD Datasheet
535Kb / 15P
   20 A, 600 V fast IGBT with Ultrafast diode
November 2010 Rev 4
More results

Mô tả tương tự - STGF19NC60KD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB19NC60K STMICROELECTRONICS-STGB19NC60K Datasheet
524Kb / 15P
   20 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
STGB8NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB8NC60KD Datasheet
562Kb / 18P
   600 V - 8 A - short circuit rugged IGBT
STGB30NC60K STMICROELECTRONICS-STGB30NC60K Datasheet
385Kb / 15P
   30 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
STGB14NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB14NC60KD_10 Datasheet
543Kb / 16P
   14 A, 600 V - short-circuit rugged IGBT
STGW40NC60KD STMICROELECTRONICS-STGW40NC60KD Datasheet
846Kb / 13P
   600 V, 40 A short-circuit rugged IGBT
STGF14HF60KD STMICROELECTRONICS-STGF14HF60KD Datasheet
412Kb / 12P
   14 A - 600 V - short-circuit rugged IGBT
August 2009
STGP10HF60KD STMICROELECTRONICS-STGP10HF60KD Datasheet
477Kb / 13P
   10 A - 600 V - short-circuit rugged IGBT
February 2012
STGF10NC60KD STMICROELECTRONICS-STGF10NC60KD_V01 Datasheet
1Mb / 30P
   10 A, 600 V short-circuit rugged IGBT
Rev 7 June 2017
STGB10NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60KD_09 Datasheet
613Kb / 20P
   10 A, 600 V short-circuit rugged IGBT
STGB14NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB14NC60KD_08 Datasheet
455Kb / 16P
   14 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com