công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGB19NC60KT4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGB19NC60KT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB19NC60KT4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STGB19NC60KT4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGB19NC60KT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGB19NC60KT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGB19NC60KT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGB19NC60KT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB19NC60KT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB19NC60KT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGB19NC60KT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGB19NC60KT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
Electrical characteristics
STGB19NC60K - STGP19NC60K
6/15
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2.
Output characteristics
Figure 3.
Transfer characteristics
Figure 4.
Transconductance
Figure 5.
Collector-emitter on voltage vs
temperature
Figure 6.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 7.
Capacitance variations
0
20
40
60
80
100
IC(A)
0
5
10
15
20
25
30VCE(V)
HV43020
VGE=15V
14V
13V
12V
11V
10V
9V
8V
0
20
40
60
80
100
IC(A)
VCE = 15 V
0
3
5
8
10
13
15
VGE(V)
HV43025
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
Gfs(S)
HV43110
2
46
8
10
12
TJ=-50°C
TJ=25°C
TJ=125°C
IC(A)
1.2
1.4
1.5
1.7
1.8
2.0
2.1
2.3
2.4
HV43100_b
VCE(sat)
(V)
-75
-50 -25
0
25
50
75 100 125 150 TJ(°C)
25A
12A
6A
0
500
1000
1500
2000
C(pF)
010
2 0
3 04 0
HV43000
Cies
Coes
Cres
V CE (V)


Số phần tương tự - STGB19NC60KT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB19NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60KD Datasheet
586Kb / 17P
   20 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
STGB19NC60KDT4 STMICROELECTRONICS-STGB19NC60KDT4 Datasheet
586Kb / 17P
   20 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGB19NC60KT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB19NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60KD Datasheet
586Kb / 17P
   20 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
STGB8NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB8NC60KD Datasheet
562Kb / 18P
   600 V - 8 A - short circuit rugged IGBT
STGB30NC60K STMICROELECTRONICS-STGB30NC60K Datasheet
385Kb / 15P
   30 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
STGB14NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB14NC60KD_10 Datasheet
543Kb / 16P
   14 A, 600 V - short-circuit rugged IGBT
STGW40NC60KD STMICROELECTRONICS-STGW40NC60KD Datasheet
846Kb / 13P
   600 V, 40 A short-circuit rugged IGBT
STGF14HF60KD STMICROELECTRONICS-STGF14HF60KD Datasheet
412Kb / 12P
   14 A - 600 V - short-circuit rugged IGBT
August 2009
STGP10HF60KD STMICROELECTRONICS-STGP10HF60KD Datasheet
477Kb / 13P
   10 A - 600 V - short-circuit rugged IGBT
February 2012
STGF10NC60KD STMICROELECTRONICS-STGF10NC60KD_V01 Datasheet
1Mb / 30P
   10 A, 600 V short-circuit rugged IGBT
Rev 7 June 2017
STGB10NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60KD_09 Datasheet
613Kb / 20P
   10 A, 600 V short-circuit rugged IGBT
STGB14NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB14NC60KD_08 Datasheet
455Kb / 16P
   14 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com