công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGB19NC60HD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGB19NC60HD
Giải thích chi tiết về linh kiện  19 A - 600 V - very fast IGBT
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB19NC60HD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STGB19NC60HD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGB19NC60HD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGB19NC60HD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB19NC60HD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB19NC60HD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGB19NC60HD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGB19NC60HD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGB19NC60HD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGB19NC60HD Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
Electrical characteristics
STGB/F/P/W19NC60HD
8/18
Figure 8.
Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 9.
Collector-emitter on voltage vs
collector current
Figure 10.
Normalized breakdown voltage vs
temperature
Figure 11.
Switching losses vs temperature
Figure 12.
Switching losses vs gate resistance Figure 13.
Switching losses vs collector
current


Số phần tương tự - STGB19NC60HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD Datasheet
524Kb / 18P
   19 A - 600 V - very fast IGBTE[
STGB19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD Datasheet
724Kb / 17P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60HDT4 STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HDT4 Datasheet
724Kb / 17P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60HD_0810 STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD_0810 Datasheet
524Kb / 18P
   19 A - 600 V - very fast IGBTE[
STGB19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD_09 Datasheet
724Kb / 17P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGB19NC60HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD_09 Datasheet
724Kb / 17P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60H STMICROELECTRONICS-STGB19NC60H Datasheet
663Kb / 15P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
September 2009 Rev 4
STGP19NC60H STMICROELECTRONICS-STGP19NC60H Datasheet
318Kb / 14P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60HD_0810 STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD_0810 Datasheet
524Kb / 18P
   19 A - 600 V - very fast IGBTE[
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_08 Datasheet
774Kb / 19P
   600 V - 10 A - very fast IGBT
STGB20NC60V STMICROELECTRONICS-STGB20NC60V Datasheet
407Kb / 16P
   30 A - 600 V - very fast IGBT
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_V01 Datasheet
771Kb / 19P
   600 V - 10 A - very fast IGBT
Rev 5 December 2008
STGW45NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW45NC60VD Datasheet
370Kb / 15P
   45 A - 600 V - very fast IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD_08 Datasheet
391Kb / 15P
   40 A - 600 V - very fast IGBT
STGFW30NC60V STMICROELECTRONICS-STGFW30NC60V Datasheet
763Kb / 13P
   30 A - 600 V - very fast IGBT
April 2012 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com