công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB80NE03L-06-1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB80NE03L-06-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 30V - 0.005ohm - 80A D2PAK / I2PAK STripFET??POWER MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB80NE03L-06-1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STB80NE03L-06-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB80NE03L-06-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB80NE03L-06-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB80NE03L-06-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB80NE03L-06-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB80NE03L-06-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB80NE03L-06-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB80NE03L-06-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB80NE03L-06-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3/9
STB80NE03L-06 / STB80NE03L-06-1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CONTINUED)
SWITCHING ON
SWITCHING OFF
SOURCE DRAIN DIODE
Note: 1. Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %.
2. Pulse width limited by safe operating area.
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
td(on)
Turn-on Delay Time
VDD =15 V,ID =40A
RG = 4.7Ω VGS =4.5 V
(see test circuit, Figure 3)
40
55
ns
tr
Rise Time
260
350
ns
Qg
Qgs
Qgd
Total Gate Charge
Gate-Source Charge
Gate-Drain Charge
VDD =24 V,ID = 80A,
VGS =5V
95
30
44
130
nC
nC
nC
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
tr(Voff)
tf
tc
Off-voltage Rise Time
Fall Time
Cross-over Time
VDD =24 V,ID =80 A,
RG =4.7Ω, VGS =5V
(see test circuit, Figure 3)
70
165
250
95
220
340
ns
ns
ns
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
Source-drain Current
80
A
ISDM (2)
Source-drain Current (pulsed)
320
A
VSD (1)
Forward On Voltage
ISD =80A,VGS =0
1.5
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse Recovery Time
Reverse Recovery Charge
Reverse Recovery Current
ISD = 80 A, di/dt = 100A/µs,
VDD =15 V,Tj = 150°C
(see test circuit, Figure 5)
75
0.14
4
ns
nC
A
Safe Operating Area
Thermal Impedence


Số phần tương tự - STB80NE03L-06-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB80NE03L-06 STMICROELECTRONICS-STB80NE03L-06 Datasheet
405Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.005ohm - 85A - D2PAK STripFET TM Power MOSFET
STB80NE03L-06 STMICROELECTRONICS-STB80NE03L-06_06 Datasheet
405Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.005ohm - 85A - D2PAK STripFET TM Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STB80NE03L-06-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB230NH03L STMICROELECTRONICS-STB230NH03L Datasheet
414Kb / 13P
   N-channel 30V - 80A - D2PAK STripFET??Power MOSFET
STV80NE03L-06 STMICROELECTRONICS-STV80NE03L-06 Datasheet
91Kb / 8P
   N - CHANNEL 30V - 0.005ohm - 80A - PowerSO-10 STripFET MOSFET
STB80NE03L-06 STMICROELECTRONICS-STB80NE03L-06_06 Datasheet
405Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.005ohm - 85A - D2PAK STripFET TM Power MOSFET
STP80NF03L-04-1 STMICROELECTRONICS-STP80NF03L-04-1 Datasheet
360Kb / 11P
   N-CHANNEL 30V - 0.0035ohm - 80A D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET??II POWER MOSFET
STP80NF03L-04 STMICROELECTRONICS-STP80NF03L-04_03 Datasheet
363Kb / 11P
   N-CHANNEL 30V - 0.0035 W - 80A D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET??II POWER MOSFET
STP120NH03L STMICROELECTRONICS-STP120NH03L Datasheet
508Kb / 17P
   N-channel 30V - 0.005ohm - 60A - TO-220 / D2PAK / I2PAK STripFET Power MOSFET for DC-DC conversion
STB80NF55-06 STMICROELECTRONICS-STB80NF55-06 Datasheet
533Kb / 7P
   N-channel 55V - 0.005 - 80A - TO-220 /FP - I2PAK - D2PAK STripFET II Power MOSFET
STP80NF75L STMICROELECTRONICS-STP80NF75L Datasheet
368Kb / 11P
   N-CHANNEL 75V - 0.008 ohm - 80A TO-220/D2PAK/I2PAK STripFET??II POWER MOSFET
STB60NF10 STMICROELECTRONICS-STB60NF10_06 Datasheet
370Kb / 15P
   N-channel 100V - 0.019廓 - 80A - TO-220 - D2PAK - I2PAK STripFET??II Power MOSFET
STW80NF55-06 STMICROELECTRONICS-STW80NF55-06 Datasheet
114Kb / 6P
   N-CHANNEL 55V - 0.005ohm - 80A TO-247 STripFET??II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com