công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAR2512 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Riedon Powertron

tên linh kiện CAR2512
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thin Film Precisionion Chip Resistor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RIEDON [Riedon Powertron]
Trang chủ  http://www.riedon.com
Logo RIEDON - Riedon Powertron

CAR2512 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Riedon Powertron

  CAR2512 Datasheet HTML 1Page - Riedon Powertron  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Riedon Inc.
300CypressAvenue
AlhambraCA91801
(626)284-9901
(626)284-1704
www.riedon.com
Page1
rev.03/2006A
Type
CAR0402
CAR0603
CAR0805
CAR1206
CAR2010
CAR2512
Power Rating (W) at 70°C
special high power rating
0.0625
0.0625
0.1
0.1
0.125
0.125
0.25
0.25
0.5
Resistance Range (W)
50to100k
2to400k
1to1M
1to2M
Tolerances
(depending on value)
0.01%/0.05%/0.1%/0.25%/0.5%/1%
Temperature Coefficient
(depending on value)
±5to±50
Dimensions (LxW)
mm
[inches]
1.00x0.50
[0.04x0.02]
1.60x0.80
[0.06x0.03]
2.00x1.25
[0.08x0.05]
3.10x1.55
[0.12x0.06]
5.00x2.50
[0.20x0.10]
6.30x3.10
[0.25x0.12]
Packaging (pcs)
Tape and Reel
10,000
5,000
4,000
CAR Series
Resistances from 1 Ohm to 2MOhms
Power Rating 0.06 to 0.5 Watt
Resistance Tolerances to ± 0.01%
TCR’s to ±5 ppm/K
Sizes: 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 2010 / 2512
SPECIFICATIONS
ThinFilmPrecisionionChipResistor
Ordering Information
PartNumber-Resistance-Tolerance-TCR-Packaging
Example:CAR040250Ohms0.05%25ppm
(Note: if no TCR is specified: The highest value will be supplied)
Pow er Derating Curve
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
70
80 100 120 140 155
Ambient Temperature (°C)


Số phần tương tự - CAR2512

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Riedon Powertron
CAR2512 RIEDON-CAR2512 Datasheet
168Kb / 2P
   Thin Film Precision Chip Resistor
CAR2512 RIEDON-CAR2512 Datasheet
145Kb / 3P
   CAR Series
logo
Lineage Power Corporati...
CAR2512FP LINEAGEPOWER-CAR2512FP Datasheet
1Mb / 2P
   2500 Watt 12V Front End Power Supply
CAR2512FP5Y0-1A LINEAGEPOWER-CAR2512FP5Y0-1A Datasheet
1Mb / 2P
   2500 Watt 12V Front End Power Supply
CAR2512FP5Z0-1A LINEAGEPOWER-CAR2512FP5Z0-1A Datasheet
1Mb / 2P
   2500 Watt 12V Front End Power Supply
More results

Mô tả tương tự - CAR2512

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
RG1608N-4121 ETC2-RG1608N-4121 Datasheet
179Kb / 3P
   Thin Film Chip Resistor
RG1608P-2610 ETC2-RG1608P-2610 Datasheet
179Kb / 3P
   Thin Film Chip Resistor
RG1005 ETC2-RG1005_1 Datasheet
1Mb / 3P
   THIN FILM CHIP RESISTOR
logo
Stackpole Electronics, ...
RNCF SEI-RNCF Datasheet
498Kb / 8P
   Precision Thin Film Chip Resistor
7/8/2022
logo
Riedon Powertron
CAR0805-10RB1 RIEDON-CAR0805-10RB1 Datasheet
145Kb / 3P
   Thin Film Precision Chip Resistor
logo
List of Unclassifed Man...
RN1220 ETC-RN1220 Datasheet
45Kb / 1P
   Thin Film Chip Resistor Networks
logo
Riedon Powertron
CAR0402 RIEDON-CAR0402_13 Datasheet
168Kb / 2P
   Thin Film Precision Chip Resistor
logo
C&B ELECTRONICS (SHENZH...
PTFR RESI-PTFR Datasheet
4Mb / 14P
   Precision Thin Film Chip Resistor
logo
Vishay Siliconix
ACAS0612 VISHAY-ACAS0612_13 Datasheet
146Kb / 8P
   Precision Thin Film Chip Resistor Array
Revision: 12-Apr-13
logo
IRC - a TT electronics ...
PCF-W0201LF-01-1001-F IRCTT-PCF-W0201LF-01-1001-F Datasheet
305Kb / 3P
   Precision Thin Film Nichrome Chip Resistor
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com