công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB50NE10L bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB50NE10L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N - CHANNEL 100V - 0.020ohm - 50A - D2PAK STripFET POWER MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB50NE10L bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STB50NE10L Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB50NE10L Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB50NE10L Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB50NE10L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB50NE10L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.3
4.6
0.169
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
B
0.7
0.93
0.027
0.036
B2
1.25
1.4
0.049
0.055
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
1.21
1.36
0.047
0.053
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10
10.28
0.393
0.404
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15
15.85
0.590
0.624
L2
1.27
1.4
0.050
0.055
L3
1.4
1.75
0.055
0.068
L2
L3
L
B2
B
G
E
A
C2
D
C
A1
P011P6/C
TO-263 (D
2PAK) MECHANICAL DATA
STB50NE10L
4/5


Số phần tương tự - STB50NE10L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB50NE10 STMICROELECTRONICS-STB50NE10 Datasheet
86Kb / 8P
   N - CHANNEL 100V - 0.02ohm - 50A - D2PAK STripFET] POWER MOSFET
STB50NE10 STMICROELECTRONICS-STB50NE10 Datasheet
412Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.021廓 - 50A - D2PAK STripFET??Power MOSFET
STB50NE10T4 STMICROELECTRONICS-STB50NE10T4 Datasheet
412Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.021廓 - 50A - D2PAK STripFET??Power MOSFET
STB50NE10 STMICROELECTRONICS-STB50NE10_06 Datasheet
412Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.021廓 - 50A - D2PAK STripFET??Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STB50NE10L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP50NE10L STMICROELECTRONICS-STP50NE10L Datasheet
86Kb / 8P
   N - CHANNEL 100V - 0.020ohm - 50A TO-220 STripFET POWER MOSFET
STB50NE10 STMICROELECTRONICS-STB50NE10 Datasheet
86Kb / 8P
   N - CHANNEL 100V - 0.02ohm - 50A - D2PAK STripFET] POWER MOSFET
STB50NE10 STMICROELECTRONICS-STB50NE10_06 Datasheet
412Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.021廓 - 50A - D2PAK STripFET??Power MOSFET
STB40NF10 STMICROELECTRONICS-STB40NF10_07 Datasheet
411Kb / 13P
   N-channel 100V - 0.025廓 - 50A - D2PAK Low gate charge STripFET??II Power MOSFET
STP50NE10 STMICROELECTRONICS-STP50NE10 Datasheet
232Kb / 8P
   N-channel 100V - 0.021??- 50A TO-220 STripFET??Power MOSFET
STP40NF10 STMICROELECTRONICS-STP40NF10 Datasheet
479Kb / 11P
   N-CHANNEL 100V - 0.024ohm - 50A TO-220/D2PAK/I2PAK LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
STP60NF10 STMICROELECTRONICS-STP60NF10 Datasheet
227Kb / 10P
   N-CHANNEL 100V - 0.019ohm - 80A D2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET
STB40NF10L STMICROELECTRONICS-STB40NF10L Datasheet
435Kb / 9P
   N-CHANNEL 100V - 0.028ohm - 40A D2PAK LOW GATE CHARGE STripFET??POWER MOSFET
STB230NH03L STMICROELECTRONICS-STB230NH03L Datasheet
414Kb / 13P
   N-channel 30V - 80A - D2PAK STripFET??Power MOSFET
STB120NF10 STMICROELECTRONICS-STB120NF10 Datasheet
393Kb / 10P
   N-CHANNEL 100V - 0.009 W - 120A D2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com