công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ51CA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TAITRON Components Incorporated

tên linh kiện SMBJ51CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  600W Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated

SMBJ51CA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TAITRON Components Incorporated

  SMBJ51CA Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 3Page - TAITRON Components Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 4Page - TAITRON Components Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 5Page - TAITRON Components Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Rev.C/AH 2007-08-01
www.taitroncomponents.com
Page 4 of 5
SMBJ5.0A~170CA
Fig.4- Max. Non-Repetitive Forward Surge Current
Number of Cycles at 60Hz
Fig.1- Peak Pulse Power Derating Curve
Ambient Temperature Ta (°C)
Typical Characteristics Curves
Fig.3- Pulse Waveform
Time
t (ms)
Fig.6- Capacitance for Uni-direction
Breakdown Voltage (VBR)
Fig.2- Peak Pulse Power Rating Curve
Pulse Width
td
Non-repetitive Pulse
Waveform Shown in Fig 3
Fig.6- Capacitance for Bi-direction
Breakdown Voltage (VBR)
Mounted on 5mm×5mm
Copper Pads Areas


Số phần tương tự - SMBJ51CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SMBJ51CA LITTELFUSE-SMBJ51CA Datasheet
144Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Bytes
SMBJ51CA BYTES-SMBJ51CA Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMBJ51CA JUXING-SMBJ51CA Datasheet
898Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Power 600W
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMBJ51CA SECOS-SMBJ51CA Datasheet
422Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
logo
WeEn Semiconductors
SMBJ51CA WEEN-SMBJ51CA Datasheet
605Kb / 7P
   600W Transient Voltage Suppressor
More results

Mô tả tương tự - SMBJ51CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
P6SMBJ5.0 FRONTIER-P6SMBJ5.0 Datasheet
133Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SMBJ7.5CA-13 DIODES-SMBJ7.5CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ51CA-13 DIODES-SMBJ51CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ350A-13-F DIODES-SMBJ350A-13-F Datasheet
100Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6SMAJ58ADFQ-13 DIODES-P6SMAJ58ADFQ-13 Datasheet
375Kb / 6P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
August 2020
SMBJ50CA DIODES-SMBJ50CA Datasheet
81Kb / 3P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19002 Rev. 11 - 2
SMBJ15CA-13 DIODES-SMBJ15CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ33CA-13 DIODES-SMBJ33CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ50CA DIODES-SMBJ50CA_1 Datasheet
80Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19002 Rev. 15 - 2
logo
Frontier Electronics.
P6SMBJ5.0-LFR FRONTIER-P6SMBJ5.0-LFR Datasheet
134Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMBJ100CA LUGUANG-SMBJ100CA Datasheet
402Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com