công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA110A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - TAITRON Components Incorporated

tên linh kiện SA110A
Giải thích chi tiết về linh kiện  500W Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated

SA110A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - TAITRON Components Incorporated

  SA110A Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated SA110A Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated SA110A Datasheet HTML 3Page - TAITRON Components Incorporated SA110A Datasheet HTML 4Page - TAITRON Components Incorporated SA110A Datasheet HTML 5Page - TAITRON Components Incorporated SA110A Datasheet HTML 6Page - TAITRON Components Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
500W Glass Passvated Junction Transient Voltage Suppressor
Rev. B/AH 2007-11-10
SA5.0A~180CA
www.taitroncomponents.com
Page 5 of 6
Fig.4- Max. Non-Repetitive Forward Surge Current
Uni-directional only
Number of Cycles at 60Hz
Fig.5- Steady State Power Derating Curve
Lead Temperature TL (°C)
Fig.3- Pulse Waveform
Time
t (ms)
Fig.6- Capacitance
Breakdown Voltage (VBR)
10


Số phần tương tự - SA110A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA110A LUGUANG-SA110A Datasheet
196Kb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
logo
Motorola, Inc
SA110A MOTOROLA-SA110A Datasheet
50Kb / 3P
   MOSORB ZENER OVERVOLTAGE TRANSIENT SUPPRESSORS
logo
Pan Jit International I...
SA110A PANJIT-SA110A Datasheet
131Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER 500 Watts
logo
Littelfuse
SA110A LITTELFUSE-SA110A Datasheet
126Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
logo
StarHope
SA110A SPSEMI-SA110A Datasheet
323Kb / 6P
   Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor Stand-Off Voltage - 5.0 to 180 Volts 500 Watt Peak Pulse Power
More results

Mô tả tương tự - SA110A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
5KP TRSYS-5KP Datasheet
252Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
5KP CHENG-YI-5KP Datasheet
138Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
P6KE6.8PT CHENMKO-P6KE6.8PT Datasheet
108Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
List of Unclassifed Man...
1.5KE ETC-1.5KE Datasheet
254Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Weitron Technology
1.5KE43A WEITRON-1.5KE43A Datasheet
73Kb / 1P
   Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
logo
MDE Semiconductor, Inc.
SMD15KPA MDE-SMD15KPA Datasheet
311Kb / 3P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
P6KE6.8CA GXELECTRONICS-P6KE6.8CA Datasheet
137Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
MDE Semiconductor, Inc.
1N6373 MDE-1N6373_13 Datasheet
55Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shanghai Shunye Electro...
5KP SHUNYE-5KP Datasheet
890Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
5KP5.0 SHUNYE-5KP5.0 Datasheet
674Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com