công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS13 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAITRON Components Incorporated

tên linh kiện SS13
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A Surface Mount Schottky Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated

SS13 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAITRON Components Incorporated

  SS13 Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated SS13 Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated SS13 Datasheet HTML 3Page - TAITRON Components Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1.0A Surface Mount Schottky Rectifier
Rev. B/AH 2008-02-18
SS12 – SS110
www.taitroncomponents.com
Page 3 of 3
Dimensions in inches (mm)
How to contact us:
SMA
DO214AC
US HEADQUARTERS
28040 WEST HARRISON PARKWAY, VALENCIA, CA 91355-4162
Tel: (800) TAITRON (800) 824-8766 (661) 257-6060
Fax: (800) TAITFAX (800) 824-8329 (661) 257-6415
Email: taitron@taitroncomponents.com
Http://www.taitroncomponents.com
TAITRON COMPONENTS MEXICO, S.A .DE C.V.
BOULEVARD CENTRAL 5000 INTERIOR 5 PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA, HIDALGO C.P.
42970 MEXICO
Tel: +52-55-5560-1519
Fax: +52-55-5560-2190
TAITRON COMPONENTS INCORPORATED REPRESENTAÇÕES DO BRASIL LTDA
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2777, 2.ANDAR, SALA 24 SAÚDE - SÃO PAULO-SP 04035-001 BRAZIL
Tel: +55-11-5574-7949
Fax: +55-11-5572-0052
TAITRON COMPONENTS INCORPORATED, SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE
METROBANK PLAZA, 1160 WEST YAN’ AN ROAD, SUITE 1503, SHANGHAI, 200052, CHINA
Tel: +86-21-5424-9942
Fax: +86-21-5424-9931


Số phần tương tự - SS13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SS13 VISHAY-SS13 Datasheet
81Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 18-Apr-11
logo
Pan Jit International I...
SS13 PANJIT-SS13 Datasheet
66Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Nanjing International G...
SS13 DGNJDZ-SS13 Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Formosa MS
SS13 FORMOSA-SS13 Datasheet
119Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS13 TSC-SS13 Datasheet
137Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SS13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAITRON Components Inco...
MFPS2S TAITRON-MFPS2S Datasheet
193Kb / 4P
   1.0A Surface Mount Schottky Rectifier
TSMF14 TAITRON-TSMF14 Datasheet
136Kb / 4P
   1.0A Surface Mount Schottky Rectifier
logo
Diodes Incorporated
B120B DIODES-B120B Datasheet
57Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS13002 Rev. 13 - 2
B130L DIODES-B130L Datasheet
65Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30151 Rev. A-1
B130LAW DIODES-B130LAW Datasheet
66Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30308 Rev. 2 - 2
B140N DIODES-B140N Datasheet
65Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30136 Rev. A-0
B120B DIODES-B120B_10 Datasheet
113Kb / 5P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS13002 Rev. 16 - 2
DFLS130 DIODES-DFLS130 Datasheet
94Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30445 Rev. 1 - 2
1N5819HW DIODES-1N5819HW_10 Datasheet
103Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Rev. 15 - 2 February 2010
DFLS160 DIODES-DFLS160_08 Datasheet
109Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com