công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317T-XX-TR70 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TAITRON Components Incorporated

tên linh kiện LM317T-XX-TR70
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adustable Positive Voltage Regulator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated

LM317T-XX-TR70 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TAITRON Components Incorporated

  LM317T-XX-TR70 Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated LM317T-XX-TR70 Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated LM317T-XX-TR70 Datasheet HTML 3Page - TAITRON Components Incorporated LM317T-XX-TR70 Datasheet HTML 4Page - TAITRON Components Incorporated LM317T-XX-TR70 Datasheet HTML 5Page - TAITRON Components Incorporated LM317T-XX-TR70 Datasheet HTML 6Page - TAITRON Components Incorporated LM317T-XX-TR70 Datasheet HTML 7Page - TAITRON Components Incorporated LM317T-XX-TR70 Datasheet HTML 8Page - TAITRON Components Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
Rev. A/DX 2007-06-04
LM317
Adjustable Positive
Voltage Regulator
TAITRON COMPONENTS INCORPORATED www.taitroncomponents.com
Page 1 of 8
Tel:
(800)-TAITRON (800)-824-8766 (661)-257-6060
Fax:
(800)-TAITFAX (800)-824-8329
(661)-257-6415
Adustable Positive Voltage Regulator
General Description
• The LM317 is an adjustable 3-terminal positive voltage
regulator, designed to supply 1A of output current with
. voltage adjustable from 1.3V ~ 37V.
• The LM317 is available in SOT-223, D-PACK, TO-220
and D2-PACK packages.
Features
Applications
• Output Voltage adjustable from 1.3V ~ 37V
• Output current in excess of 1A
• Internal short circuit protection
• Internal over temperature protection
• Output transistors safe area compensation
• RoHS Compliance
Ordering Information
SOT-223
D-PACK
(TO-252)
• PC Motherboard
• LCD Monitor
• Graphic Card
• DVD Player
• Network Interface Card/Switch
• Telecom Equipment
• Printer and other Peripheral Equipment
TO-220
D2-PACK
(TO-263)


Số phần tương tự - LM317T-XX-TR70

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LM317T-DG STMICROELECTRONICS-LM317T-DG Datasheet
1Mb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM317T-DG STMICROELECTRONICS-LM317T-DG Datasheet
1Mb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM317T-DG STMICROELECTRONICS-LM317T-DG Datasheet
1Mb / 34P
    1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
Rev 22 - December 2021
More results

Mô tả tương tự - LM317T-XX-TR70

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAITRON Components Inco...
LA317 TAITRON-LA317 Datasheet
436Kb / 9P
   1.0A Adustable Positive Voltage Regulator
LA317L TAITRON-LA317L Datasheet
342Kb / 9P
   100mA Adustable Positive Voltage Regulator
logo
Rohm
BA00CC0WCP-V5 ROHM-BA00CC0WCP-V5 Datasheet
362Kb / 6P
   1A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch(Adustable Voltage)
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SE78XX SECOS-SE78XX_15 Datasheet
422Kb / 5P
   Positive Voltage Regulator
SU78XX-B SECOS-SU78XX-B_15 Datasheet
534Kb / 4P
   Positive Voltage Regulator
SJ78M09 SECOS-SJ78M09_15 Datasheet
85Kb / 2P
   Positive Voltage Regulator
SSC2146 SECOS-SSC2146 Datasheet
979Kb / 5P
   Positive Voltage Regulator
SL2136 SECOS-SL2136 Datasheet
614Kb / 4P
   Positive Voltage Regulator
logo
Weitron Technology
WT78LXX WEITRON-WT78LXX Datasheet
1Mb / 10P
   Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UR6225 UTC-UR6225_18 Datasheet
409Kb / 15P
   POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com