công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX384C4V7 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TAITRON Components Incorporated

tên linh kiện BZX384C4V7
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.2W Surface Mount Zener Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated

BZX384C4V7 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TAITRON Components Incorporated

  BZX384C4V7 Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated BZX384C4V7 Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated BZX384C4V7 Datasheet HTML 3Page - TAITRON Components Incorporated BZX384C4V7 Datasheet HTML 4Page - TAITRON Components Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Rev. B/AH 2008-03-04
www.taitroncomponents.com
Page 4 of 4
0.2W Surface Mount Zener Diodes
BZX384C3V9 - BZX384C75
Dimensions in mm
How to contact us
US HEADQUARTERS
28040 WEST HARRISON PARKWAY, VALENCIA, CA 91355-4162
Tel: (800) TAITRON (800) 824-8766 (661) 257-6060
Fax: (800) TAITFAX (800) 824-8329 (661) 257-6415
Email: taitron@taitroncomponents.com
Http://www.taitroncomponents.com
TAITRON COMPONENTS MEXICO, S.A .DE C.V.
BOULEVARD CENTRAL 5000 INTERIOR 5 PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA, HIDALGO C.P.
42970 MEXICO
Tel: +52-55-5560-1519
Fax: +52-55-5560-2190
TAITRON COMPONENTS INCORPORATED REPRESENTAÇÕES DO BRASIL LTDA
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2777, 2.ANDAR, SALA 24 SAÚDE - SÃO PAULO-SP 04035-001 BRAZIL
Tel: +55-11-5574-7949
Fax: +55-11-5572-0052
TAITRON COMPONENTS INCORPORATED, SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE
CROSS REGION PLAZA, 899 LINGLING ROAD, SUITE 18C, SHANGHAI, 200030, CHINA
Tel: +86-21-5424-9942
Fax: +86-21-5424-9931
SOD-323F


Số phần tương tự - BZX384C4V7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX384C4V7 EIC-BZX384C4V7 Datasheet
109Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
SynSemi, Inc.
BZX384C4V7 SYNSEMI-BZX384C4V7 Datasheet
102Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZX384C4V7 VISHAY-BZX384C4V7 Datasheet
113Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 08-May-13
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BZX384C4V7 SUNMATE-BZX384C4V7 Datasheet
481Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
BZX384C4V7 HOTTECH-BZX384C4V7 Datasheet
232Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Diodes
More results

Mô tả tương tự - BZX384C4V7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
DZD20 SANYO-DZD20 Datasheet
77Kb / 4P
   0.2W Zener Diodes
DZD27 SANYO-DZD27 Datasheet
46Kb / 2P
   0.2W Zener Diodes
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
MM5Z2V0 GXELECTRONICS-MM5Z2V0 Datasheet
449Kb / 3P
   0.2W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Jinan Jing Heng Electro...
MM5Z2V0 JINGHENG-MM5Z2V0 Datasheet
62Kb / 3P
   0.2W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
MM5Z2V0 JINANJINGHENG-MM5Z2V0 Datasheet
286Kb / 3P
   0.2W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Comchip Technology
CZRW5221 COMCHIP-CZRW5221 Datasheet
77Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRL47 COMCHIP-CZRL47 Datasheet
62Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRB5926 COMCHIP-CZRB5926 Datasheet
73Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Formosa MS
MM3Z FORMOSA-MM3Z Datasheet
543Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZM55-C2V4 PANJIT-BZM55-C2V4 Datasheet
75Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com