công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4006 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAITRON Components Incorporated

tên linh kiện 1N4006
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 AMPERE SILICON RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated

1N4006 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAITRON Components Incorporated

  1N4006 Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated 1N4006 Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Surface Mount Rectifier 1.0A
BY133, 1N4001 ~1N4007
Mechanical Data
Case:
DO-41 Molded Plastic Use UL 94V-0 Recognized Flame Retardent Epoxy
Terminals:
Axial Leads, Solderable Per MIL-STD-202, Method 208 Guaranteed
Polarity:
Color Band Denotes Cathode End
Mounting Position:
Any
How to contact us:
TAITRON COMPONETS INCORPORATED E REPRESENTAÇÕES DO BRASIL LTDA
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2777, 2.ANDAR, SALA 24 SAÚDE - SÃO PAULO-SP 04035-001
BRAZIL
Tel: +55-11-5574-7949
Fax: +55-11-5572-0052
TAITRON COMPONETS INCORPORATED, SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE
CROSS REGION PLAZA, 899 LINGLING ROAD, SUITE 18C, SHANGHAI, 200030, CHINA
Tel: +86-21-54249942
Fax: +86-21-5424-9931
US HEADQUARTERS
28040 WEST HARRISON PARKAWAY, VALENCIA, CA 91355-4162
Tel: (800) TAITRON (800) 247-2232 (661) 257-6060
Fax: (800) TAITFAX (800) 824-8329 (661) 257-6415
Email: taitron@taitroncomponents.com
Http://www.taitroncomponents.com
TAITRON COMPONENTS MEXICO, S.A .DE C.V.
BOULEVARD CENTRAL 5000 INTERIOR 5 PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA, HIDALGO
C.P. 42970 MEXICO
Tel: +52-55-5560-1519
Fax: +52-55-5560-2190
Page 2 of 2
www.taitroncomponents.com


Số phần tương tự - 1N4006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4006 PANJIT-1N4006 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
1N4006 PANJIT-1N4006 Datasheet
64Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Bytesonic Electronics C...
1N4006 BYTESONIC-1N4006 Datasheet
264Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
First Components Intern...
1N4006 FCI-1N4006 Datasheet
56Kb / 1P
   1.0 Amp MINIATURE PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Shunye Enterprise
1N4006 SHUNYE-1N4006 Datasheet
312Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
ES1A FAIRCHILD-ES1A Datasheet
50Kb / 3P
   1.0 Ampere Superfast Rectifiers
RGF1A FAIRCHILD-RGF1A Datasheet
99Kb / 4P
   1.0 Ampere Fast Recovery Rectifiers
RS1A FAIRCHILD-RS1A Datasheet
38Kb / 3P
   1.0 Ampere Fast Recovery Rectifiers
SS12 FAIRCHILD-SS12 Datasheet
341Kb / 6P
   1.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
1N5819 FAIRCHILD-1N5819 Datasheet
109Kb / 3P
   1.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
MBRS130L FAIRCHILD-MBRS130L Datasheet
37Kb / 3P
   1.0 Ampere Schottky Power Rectifiers
1N4001GP FAIRCHILD-1N4001GP Datasheet
41Kb / 3P
   1.0 Ampere Glass Passivated Rectifiers
MBR0540 FAIRCHILD-MBR0540 Datasheet
180Kb / 3P
   1.0 Ampere Schottky Power Rectifiers
1N5817 FAIRCHILD-1N5817 Datasheet
36Kb / 2P
   1.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
1N5819 FAIRCHILD-1N5819 Datasheet
109Kb / 3P
   1.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com