công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2W10G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - TAITRON Components Incorporated

tên linh kiện 2W10G
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A Glass Passivated Bridge Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Trang chủ  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated

2W10G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - TAITRON Components Incorporated

  2W10G Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated 2W10G Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated 2W10G Datasheet HTML 3Page - TAITRON Components Incorporated 2W10G Datasheet HTML 4Page - TAITRON Components Incorporated 2W10G Datasheet HTML 5Page - TAITRON Components Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Rev. A/AH 2008-01-22
www.taitroncomponents.com
Page 5 of 5
2A Glass Passivated Bridge Rectifier
2W005G – 2W10G
How to contact us
US HEADQUARTERS
28040 WEST HARRISON PARKWAY, VALENCIA, CA 91355-4162
Tel: (800) TAITRON (800) 247-2232 (661) 257-6060
Fax: (800) TAITFAX (800) 824-8329 (661) 257-6415
Email: taitron@taitroncomponents.com
Http://www.taitroncomponents.com
TAITRON COMPONENTS MEXICO, S.A .DE C.V.
BOULEVARD CENTRAL 5000 INTERIOR 5 PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA, HIDALGO C.P.
42970 MEXICO
Tel: +52-55-5560-1519
Fax: +52-55-5560-2190
TAITRON COMPONENTS INCORPORATED REPRESENTAÇÕES DO BRASIL LTDA
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2777, 2.ANDAR, SALA 24 SAÚDE - SÃO PAULO-SP 04035-001 BRAZIL
Tel: +55-11-5574-7949
Fax: +55-11-5572-0052
TAITRON COMPONENTS INCORPORATED, SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE
METROBANK PLAZA, 1160 WEST YAN’ AN ROAD, SUITE 1503, SHANGHAI, 200052, CHINA
Tel: +86-21-5424-9942
Fax: +86-21-5424-9931


Số phần tương tự - 2W10G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zowie Technology Corpor...
2W10G ZOWIE-2W10G Datasheet
47Kb / 2P
   SINTERED GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
2W10G MIC-2W10G Datasheet
62Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
2W10G RECTRON-2W10G Datasheet
560Kb / 5P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER VOLTAGE 1000 Voits CURRENT 1.5 Amperes
2020-05 REV:B
logo
Jinan Gude Electronic D...
2W10G JGD-2W10G Datasheet
126Kb / 2P
   SINGLE PHASE 2.0 AMP. GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2W10G SECOS-2W10G Datasheet
136Kb / 2P
   2.0 AMP Glass Passivated Bridge Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 2W10G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
GBP2005 FRONTIER-GBP2005 Datasheet
177Kb / 2P
   2A GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
GBP2005G FRONTIER-GBP2005G Datasheet
178Kb / 2P
   2A GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
KBP2005G FRONTIER-KBP2005G Datasheet
144Kb / 2P
   2A GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
ABS20M TSC-ABS20M Datasheet
212Kb / 4P
   2A, 1000V Glass Passivated Bridge Rectifier
ABS20M-T TSC-ABS20M-T Datasheet
211Kb / 4P
   2A, 1000V Glass Passivated Bridge Rectifier
logo
Shenzhen Luguang Electr...
2KBP005G LUGUANG-2KBP005G Datasheet
206Kb / 1P
   2A Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
logo
Diodes Incorporated
HDS20M DIODES-HDS20M Datasheet
492Kb / 5P
   2A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
logo
First Silicon Co., Ltd
YBS2001 FS-YBS2001 Datasheet
614Kb / 3P
   2A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
FTB1S-20 FS-FTB1S-20 Datasheet
510Kb / 3P
   2A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
logo
AiT Semiconductor Inc.
ABS201 AITSEMI-ABS201 Datasheet
517Kb / 5P
   BRIDGE RECTIFIER 2A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED
REV1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com