công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA18.5A4V bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Topstek Inc.

tên linh kiện TA18.5A4V
Giải thích chi tiết về linh kiện  Topstek Current Transducer
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPSTEK [Topstek Inc.]
Trang chủ  http://www.topstek.com
Logo TOPSTEK - Topstek Inc.

TA18.5A4V bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Topstek Inc.

  TA18.5A4V Datasheet HTML 1Page - Topstek Inc. TA18.5A4V Datasheet HTML 2Page - Topstek Inc. TA18.5A4V Datasheet HTML 3Page - Topstek Inc. TA18.5A4V Datasheet HTML 4Page - Topstek Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Topstek Current Transducer TA5A4V .. TA50A4V
- 11 -
www.topstek.com
TA
V080201
7/1/2008
x
x
Pin Assignment
I-
I+
0V
VOUT
-15V
+15V
Model number and date code marking
TA50A-P
06322
2.2x4.9
hole
(mm)
d1xd2
(mm)
1.6x2.5
1.7
a*
(mm)
TA37.5A-P
Part
Number
TA37.5A-P..TA50A-P PCB mounting hole layout
2.2x4.9
1.6x2.5
1.7
TA50A-P
Appearance, dimensions and pin identification for TA37.5A-P .. TA50A-P models
All dimensions in mm ±0.1, holes –0, +0.2 except otherwise noted


Số phần tương tự - TA18.5A4V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transko Electronics, In...
TA18015AD1 TRANSKO-TA18015AD1 Datasheet
608Kb / 4P
   180.0 MHz IF SAW Filter / 15.45 MHz Bandwidth
Revision 0: 19. Nov. 2009
TA1802AM TRANSKO-TA1802AM Datasheet
427Kb / 4P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: October 2006
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1804A TAI-SAW-TA1804A Datasheet
7Mb / 8P
   Your Best Partner For Frequency Devices
TA1804B TAI-SAW-TA1804B Datasheet
746Kb / 9P
   SAW Filter 1582.469 MHz Rx SMD 1.1x0.9 mm (BW=46.834 MHz)
TA1805A TAI-SAW-TA1805A Datasheet
297Kb / 6P
   SAW Filter 876.5 MHz
More results

Mô tả tương tự - TA18.5A4V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Topstek Inc.
THP5A TOPSTEK-THP5A Datasheet
105Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TGD3A TOPSTEK-TGD3A Datasheet
93Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TQH5A TOPSTEK-TQH5A Datasheet
86Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TQDV25A TOPSTEK-TQDV25A Datasheet
105Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TQE-T5 TOPSTEK-TQE-T5 Datasheet
151Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TMC200A TOPSTEK-TMC200A Datasheet
124Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TMBH100A TOPSTEK-TMBH100A Datasheet
125Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TKP3A TOPSTEK-TKP3A Datasheet
83Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
THDD5A TOPSTEK-THDD5A Datasheet
92Kb / 2P
   Topstek Current Transducer
TC5A TOPSTEK-TC5A Datasheet
154Kb / 4P
   Topstek Current Transducer
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com