công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK14CA8-RF45ITR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK14CA8-RF45ITR
Giải thích chi tiết về linh kiện  128Kx8 Autostore nvSRAM
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK14CA8-RF45ITR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Simtek Corporation

Back Button STK14CA8-RF45ITR Datasheet HTML 4Page - Simtek Corporation STK14CA8-RF45ITR Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK14CA8-RF45ITR Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK14CA8-RF45ITR Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK14CA8-RF45ITR Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK14CA8-RF45ITR Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation STK14CA8-RF45ITR Datasheet HTML 10Page - Simtek Corporation STK14CA8-RF45ITR Datasheet HTML 11Page - Simtek Corporation STK14CA8-RF45ITR Datasheet HTML 12Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
8
Jan, 2008
Document Control #ML0022 Rev 2.1
STK14CA8
SOFTWARE-CONTROLLED STORE/RECALL CYCLEl,m
Note l:
The software sequence is clocked on the falling edge of E controlled READs or G controlled READs
Note m: The six consecutive addresses must be read in the order listed in the in the Software STORE/RECALL Mode Selection Table. W must be high
during all six consecutive cycles.
SOFTWARE STORE/RECALL CYCLE: E CONTROLLEDm
SOFTWARE STORE/RECALL CYCLE: G CONTROLLEDm
NO.
Symbols
PARAMETER
STK14CA8-35
STK14CA8-35
STK14CA8-45
UNITS
NOTES
E Cont
G Cont
Alternate
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
26
tAVAV
tAVAV
tRC
STORE
/RECALL Initiation Cycle Time
25
35
45
ns
m
27
tAVEL
tAVGL
tAS
Address Set-up Time
0
0
0
ns
28
tELEH
tGLGH
tCW
Clock Pulse Width
20
25
30
ns
29
tEHAX
tGHAX
Address Hold Time
1
1
1
ns
30
tRECALL
tRECALL
RECALL
Duration
50
50
50
μs
DQ (DATA)
G
E
26
tAVAV
DATA VALID
ADDRESS
ADDRESS #1
HIGH IMPEDENCE
27
tAVEL
29
tEHAX
28
tELEH
30
tRECALL
26
tAVAV
ADDRESS #6
23
tSTORE
DATA VALID
/
ADDRESS
E
G
DQ (DATA)
26
tAVAV
DATA VALID
ADDRESS #1
HIGH IMPEDENCE
29
tGHAX
30
tRECALL
26
tAVAV
ADDRESS #6
23
tSTORE
27
tAVGL
28
tGLGH
DATA VALID
/


Số phần tương tự - STK14CA8-RF45ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14CA8-RF45ITR SIMTEK-STK14CA8-RF45ITR Datasheet
593Kb / 19P
   128Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14CA8-RF45ITR CYPRESS-STK14CA8-RF45ITR Datasheet
505Kb / 16P
   128Kx8 AutoStore nvSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK14CA8-RF45ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14CA8 SIMTEK-STK14CA8 Datasheet
593Kb / 19P
   128Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14CA8 CYPRESS-STK14CA8 Datasheet
505Kb / 16P
   128Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK17TA8 SIMTEK-STK17TA8 Datasheet
685Kb / 28P
   128Kx8 Autostore nvSRAM With Real-Time Clock
STK17TA8 SIMTEK-STK17TA8_08 Datasheet
647Kb / 29P
   128Kx8 Autostore nvSRAM With Real-Time Clock
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3 Datasheet
492Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88_08 Datasheet
359Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK12C68 SIMTEK-STK12C68 Datasheet
524Kb / 20P
   8Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14D88 CYPRESS-STK14D88 Datasheet
422Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com