công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK22C48-NF25ITR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK22C48-NF25ITR
Giải thích chi tiết về linh kiện  2Kx8 AutoStore nvSRAM
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK22C48-NF25ITR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Simtek Corporation

Back Button STK22C48-NF25ITR Datasheet HTML 3Page - Simtek Corporation STK22C48-NF25ITR Datasheet HTML 4Page - Simtek Corporation STK22C48-NF25ITR Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK22C48-NF25ITR Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK22C48-NF25ITR Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK22C48-NF25ITR Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK22C48-NF25ITR Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation STK22C48-NF25ITR Datasheet HTML 10Page - Simtek Corporation STK22C48-NF25ITR Datasheet HTML 11Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
7
STK22C48
Feb, 2008
Document Control #ML0004 Rev 2.0
AutoStore™/POWER-UP RECALL
(VCC = 5.0V ± 10%)
e
Note r:
tRESTORE starts from the time VCC rises above VSWITCH.
Note s:
HSB is asserted low for 1μs when VCAP drops through VSWITCH. If an SRAM write has not taken place since the last nonvolatile cycle, HSB will be
released and no STORE will take place.
AutoStore™/POWER-UP RECALL
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK22C48
UNITS
NOTES
Standard
Alternate
MIN
MAX
27
tRESTORE
Power-up RECALL Duration
550
μs
r
28
tSTORE
tHLHZ
STORE
Cycle Duration
10
ms
p, s
29
tVSBL
Low Voltage Trigger (VSWITCH) to HSB Low
300
ns
l
30
tDELAY
tBLQZ
Time Allowed to Complete SRAM Cycle
1
μs
o
31
VSWITCH
Low Voltage Trigger Level
4.0
4.5
V
32
VRESET
Low Voltage Reset Level
3.6
V
30
tDELAY
29
tVSBL
POWER-UP
RECALL
BROWN OUT
NO STORE
(NO SRAM WRITES)
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
AutoStore
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
AutoStore
RECALL WHEN
VCC RETURNS
ABOVE VSWITCH
AutoStoreTM
HSB
W
DQ (DATA OUT)
28
tSTORE
27
tRESTORE
POWER-UP RECALL
31
VSWITCH
32
VRESET
VCC


Số phần tương tự - STK22C48-NF25ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK22C48-NF25ITR SIMTEK-STK22C48-NF25ITR Datasheet
344Kb / 15P
   2Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK22C48-NF25ITR CYPRESS-STK22C48-NF25ITR Datasheet
514Kb / 14P
   16 Kbit (2K x 8) AutoStore nvSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK22C48-NF25ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK22C48 SIMTEK-STK22C48 Datasheet
344Kb / 15P
   2Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3 Datasheet
492Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14CA8 SIMTEK-STK14CA8 Datasheet
593Kb / 19P
   128Kx8 Autostore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88_08 Datasheet
359Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK12C68 SIMTEK-STK12C68 Datasheet
524Kb / 20P
   8Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14D88 CYPRESS-STK14D88 Datasheet
422Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88_08 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3_08 Datasheet
425Kb / 18P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com