công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK15C88-NF45ITR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK15C88-NF45ITR
Giải thích chi tiết về linh kiện  32Kx8 PowerStore nvSRAM
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK15C88-NF45ITR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Simtek Corporation

Back Button STK15C88-NF45ITR Datasheet HTML 2Page - Simtek Corporation STK15C88-NF45ITR Datasheet HTML 3Page - Simtek Corporation STK15C88-NF45ITR Datasheet HTML 4Page - Simtek Corporation STK15C88-NF45ITR Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK15C88-NF45ITR Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK15C88-NF45ITR Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK15C88-NF45ITR Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK15C88-NF45ITR Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation STK15C88-NF45ITR Datasheet HTML 10Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
6
Jan, 2008
Document Control #ML0016 Rev 2.0
STK15C88
AutoStore™/POWER-UP RECALL
(VCC = 5.0V ± 10%)
Note k:
tRESTORE starts from the time VCC rises above VSWITCH.
AutoStore™/POWER-UP RECALL
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK15C88
UNITS
NOTES
Standard
MIN
MAX
22
tRESTORE
Power-up RECALL Duration
550
μs
k
23
tSTORE
STORE
Cycle Duration
10
ms
g
24
VSWITCH
Low Voltage Trigger Level
4.0
4.5
V
25
VRESET
Low Voltage Reset Level
3.6
V
VCC
VSWITCH
VRESET
POWER-UP RECALL
W
DQ (DATA OUT)
AutoStore
5V
22
tRESTORE
23
tSTORE
24
25
POWER-UP
RECALL
BROWN OUT
AutoStore
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
AutoStore
RECALL WHEN
VCC RETURNS
ABOVE VSWITCH
BROWN OUT
NO STORE DUE TO
NO SRAM WRITES
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)


Số phần tương tự - STK15C88-NF45ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
STK15C88-NF45ITR CYPRESS-STK15C88-NF45ITR Datasheet
474Kb / 15P
   256 Kbit (32K x 8) PowerStore nvSRAM
STK15C88-NF45ITR CYPRESS-STK15C88-NF45ITR Datasheet
832Kb / 17P
   256-Kbit (32 K x 8) PowerStore nvSRAM Unlimited RECALL Cycles
More results

Mô tả tương tự - STK15C88-NF45ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK15C88 SIMTEK-STK15C88 Datasheet
397Kb / 14P
   32Kx8 PowerStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88_08 Datasheet
359Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK11C88 SIMTEK-STK11C88 Datasheet
386Kb / 14P
   32Kx8 SoftStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88_08 Datasheet
519Kb / 20P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
STK11C88 SIMTEK-STK11C88_08 Datasheet
368Kb / 16P
   32Kx8 SoftStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3 Datasheet
492Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14D88 CYPRESS-STK14D88 Datasheet
422Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88_08 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com