công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK14D88-NF25ITR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK14D88-NF25ITR
Giải thích chi tiết về linh kiện  32Kx8 Autostore nvSRAM
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK14D88-NF25ITR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Simtek Corporation

Back Button STK14D88-NF25ITR Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK14D88-NF25ITR Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK14D88-NF25ITR Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK14D88-NF25ITR Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK14D88-NF25ITR Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation STK14D88-NF25ITR Datasheet HTML 10Page - Simtek Corporation STK14D88-NF25ITR Datasheet HTML 11Page - Simtek Corporation STK14D88-NF25ITR Datasheet HTML 12Page - Simtek Corporation STK14D88-NF25ITR Datasheet HTML 13Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
STK14D88
9
Jan 2008
Document Control #ML0033 Rev 2.0
HARDWARE STORE CYCLE
Note n: Read and Write cycles in Progress before HSB is asserted are given this minimum amount of time to complete.
HARDWARE STORE CYCLE
SYMBOLS
PARAMETER
STK14D88
UNITS
NOTES
Standard
Alternate
MIN
MAX
1tDELAY
tHLQZ
Hardware STORE to SRAM Disabled
1
70
μsn
2tHLHX
Hardware STORE Pulse Width
15
ns
HSB (OUT)
HSB (IN)
DQ (DATA OUT)
31
tDELAY
SRAM Enabled
32
tHLHX
SRAM Enabled
23
tSTORE
Soft Sequence Commands
Notes:
o: This is the amount of time that it takes to take action on a soft sequence command. Vcc power must remain high to effectively register
command.
p: Commands like Store and Recall lock out I/O until operation is complete which further increases this time. See specific command.
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK14
D88
UNITS
NOTES
Standard
MIN
MAX
1tSS
Soft Sequence Processing Time
70
μso,p
31
32
34
Soft Sequence Command
Soft Sequence Command
ADDRESS #1
ADDRESS #6
ADDRESS #1
ADDRESS #6
ADDRESS
Vcc
tss
34
tss
34


Số phần tương tự - STK14D88-NF25ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14D88-NF25ITR SIMTEK-STK14D88-NF25ITR Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK14D88-NF25ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3 Datasheet
492Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88_08 Datasheet
359Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14D88 CYPRESS-STK14D88 Datasheet
422Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88_08 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3_08 Datasheet
425Kb / 18P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88-3 SIMTEK-STK16C88-3_08 Datasheet
343Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88-3 SIMTEK-STK16C88-3 Datasheet
363Kb / 12P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88 Datasheet
378Kb / 12P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com