công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK15C88-SF25ITR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK15C88-SF25ITR
Giải thích chi tiết về linh kiện  32Kx8 PowerStore nvSRAM
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK15C88-SF25ITR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Simtek Corporation

Back Button STK15C88-SF25ITR Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK15C88-SF25ITR Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK15C88-SF25ITR Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation STK15C88-SF25ITR Datasheet HTML 10Page - Simtek Corporation STK15C88-SF25ITR Datasheet HTML 11Page - Simtek Corporation STK15C88-SF25ITR Datasheet HTML 12Page - Simtek Corporation STK15C88-SF25ITR Datasheet HTML 13Page - Simtek Corporation STK15C88-SF25ITR Datasheet HTML 14Page - Simtek Corporation STK15C88-SF25ITR Datasheet HTML 15Page - Simtek Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
11
STK15C88
Jan, 2008
Document Control #ML0016 Rev 2.0
ORDERING INFORMATION
Packaging Options
Blank = Tube
TR = Tape and Reel
Temperature Range
Blank = Commercial (0 to 70°C)
I = Industrial (–40 to 85°C)
Access Time
25 = 25ns
45 = 45ns
Lead Finish
F = 100% Sn (Matte Tin)
Package
S = Plastic 28-pin 330 mil SOIC
N = Plastic 28-pin 300 mil SOIC
STK15C88 - N F 45 I TR


Số phần tương tự - STK15C88-SF25ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
STK15C88-SF25ITR CYPRESS-STK15C88-SF25ITR Datasheet
474Kb / 15P
   256 Kbit (32K x 8) PowerStore nvSRAM
STK15C88-SF25ITR CYPRESS-STK15C88-SF25ITR Datasheet
832Kb / 17P
   256-Kbit (32 K x 8) PowerStore nvSRAM Unlimited RECALL Cycles
More results

Mô tả tương tự - STK15C88-SF25ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK15C88 SIMTEK-STK15C88 Datasheet
397Kb / 14P
   32Kx8 PowerStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88_08 Datasheet
359Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK11C88 SIMTEK-STK11C88 Datasheet
386Kb / 14P
   32Kx8 SoftStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88_08 Datasheet
519Kb / 20P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
STK11C88 SIMTEK-STK11C88_08 Datasheet
368Kb / 16P
   32Kx8 SoftStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3 Datasheet
492Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14D88 CYPRESS-STK14D88 Datasheet
422Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88_08 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com