công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK17TA8-RF45ITR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK17TA8-RF45ITR
Giải thích chi tiết về linh kiện  128Kx8 Autostore nvSRAM With Real-Time Clock
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK17TA8-RF45ITR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Simtek Corporation

  STK17TA8-RF45ITR Datasheet HTML 1Page - Simtek Corporation STK17TA8-RF45ITR Datasheet HTML 2Page - Simtek Corporation STK17TA8-RF45ITR Datasheet HTML 3Page - Simtek Corporation STK17TA8-RF45ITR Datasheet HTML 4Page - Simtek Corporation STK17TA8-RF45ITR Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK17TA8-RF45ITR Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK17TA8-RF45ITR Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK17TA8-RF45ITR Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK17TA8-RF45ITR Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 29 page
background image
5
STK17TA8
Jan, 2008
Document Control #ML0025 Rev 2.0
RTC DC CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
Commercial
Industrial
Units
Notes
Min
Max
Min
Max
IBAK
RTC Backup
Current
300
350
nA
From either VRTCcap or
VRTCbat
VRTCbat
RTC Battery Pin
Voltage
1.8
3.3
1.8
3.3
V
Typical = 3.0 Volts during
normal operation
VRTCcap
RTC Capacitor
Pin Voltage
1.2
2.7
1.2
2.7
V
Typical = 2.4 Volts during
normal operation
tOSCS
RTC Oscillator
time to start
10
10
sec
@ MIN Temperature from
Power up or Enable
5
5
sec
@ 25
°C from Power up or
Enable
RTC RECOMMENDED COMPONENT CONFIGURATION
Figure 3. RTC Component Configuration
X1
X2
Recommended Values
Y1 = 32.768 KHz
= 10M Ohm
= 0 (install cap footprint,
but leave unloaded)
= 56 pF ± 10% (do not vary from this value)
RF
C1
C2


Số phần tương tự - STK17TA8-RF45ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK17TA8-RF45ITR SIMTEK-STK17TA8-RF45ITR Datasheet
685Kb / 28P
   128Kx8 Autostore nvSRAM With Real-Time Clock
logo
Cypress Semiconductor
STK17TA8-RF45ITR CYPRESS-STK17TA8-RF45ITR Datasheet
787Kb / 23P
   128k X 8 AutoStore nvSRAM with Real Time Clock
More results

Mô tả tương tự - STK17TA8-RF45ITR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK17TA8 SIMTEK-STK17TA8 Datasheet
685Kb / 28P
   128Kx8 Autostore nvSRAM With Real-Time Clock
STK14CA8 SIMTEK-STK14CA8 Datasheet
593Kb / 19P
   128Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK17T88 CYPRESS-STK17T88 Datasheet
603Kb / 22P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM with Real Time Clock
STK14CA8 CYPRESS-STK14CA8 Datasheet
505Kb / 16P
   128Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK1744 ETC-STK1744 Datasheet
315Kb / 12P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM with Real-Time Clock
logo
Simtek Corporation
STK17T88 SIMTEK-STK17T88_08 Datasheet
535Kb / 29P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM with Real-Time Clock
logo
Cypress Semiconductor
STK17TA8 CYPRESS-STK17TA8 Datasheet
787Kb / 23P
   128k X 8 AutoStore nvSRAM with Real Time Clock
logo
Simtek Corporation
STK14CA8 SIMTEK-STK14CA8_08 Datasheet
528Kb / 21P
   128Kx8 Autostore nvSRAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK1743 ETC-STK1743 Datasheet
253Kb / 10P
   NV TIME 8K X 8 AUTOSTORE NVSRAM WITH REAL - TIME CLOCK
STK17T88 ETC-STK17T88 Datasheet
284Kb / 25P
   nvTime Event Data Recorder 32K x 8 AutoStore nvSRAM With Real-Time Clock
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com