công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK14D88-NF35 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK14D88-NF35
Giải thích chi tiết về linh kiện  32Kx8 Autostore nvSRAM
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK14D88-NF35 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Simtek Corporation

  STK14D88-NF35 Datasheet HTML 1Page - Simtek Corporation STK14D88-NF35 Datasheet HTML 2Page - Simtek Corporation STK14D88-NF35 Datasheet HTML 3Page - Simtek Corporation STK14D88-NF35 Datasheet HTML 4Page - Simtek Corporation STK14D88-NF35 Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK14D88-NF35 Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK14D88-NF35 Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK14D88-NF35 Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK14D88-NF35 Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
4
Jan 2008
Document Control #ML0033 Rev 2.0
STK14D88
AC TEST CONDITIONS
CAPACITANCEb
(TA = 25°C, f = 1.0MHz)
Note b:
These parameters are guaranteed but not tested.
Input Pulse Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0V to 3V
Input Rise and Fall Times
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 5ns
Input and Output Timing Reference Levels . . . . . . . . . . . . . . . 1.5V
Output Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . See Figure 1 and 2
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNITS
CONDITIONS
CIN
Input Capacitance
7
pF
ΔV = 0 to 3V
COUT
Output Capacitance
7
pF
ΔV = 0 to 3V
Figure 1
: AC Output Loading
577 Ohms
30 pF
789 Ohms
3.0V
INCLUDING
SCOPE AND
OUTPUT
FIXTURE
Figure 2
: AC Output Loading for Tristate Specs (tHZ, tLZ, tWLQZ, tWHQZ, tGLQX, tGHQZ)
577 Ohms
5 pF
789 Ohms
3.0V
INCLUDING
SCOPE AND
OUTPUT
FIXTURE


Số phần tương tự - STK14D88-NF35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK14D88-NF35 ETC-STK14D88-NF35 Datasheet
216Kb / 15P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK14D88-NF35 SIMTEK-STK14D88-NF35 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK14D88-NF35I ETC-STK14D88-NF35I Datasheet
216Kb / 15P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK14D88-NF35I SIMTEK-STK14D88-NF35I Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
STK14D88-NF35ITR SIMTEK-STK14D88-NF35ITR Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK14D88-NF35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3 Datasheet
492Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88_08 Datasheet
359Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14D88 CYPRESS-STK14D88 Datasheet
422Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88_08 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3_08 Datasheet
425Kb / 18P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88-3 SIMTEK-STK16C88-3_08 Datasheet
343Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88-3 SIMTEK-STK16C88-3 Datasheet
363Kb / 12P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88 Datasheet
378Kb / 12P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com