công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK14D88 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK14D88
Giải thích chi tiết về linh kiện  32Kx8 Autostore nvSRAM
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK14D88 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Simtek Corporation

  STK14D88_08 Datasheet HTML 1Page - Simtek Corporation STK14D88_08 Datasheet HTML 2Page - Simtek Corporation STK14D88_08 Datasheet HTML 3Page - Simtek Corporation STK14D88_08 Datasheet HTML 4Page - Simtek Corporation STK14D88_08 Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK14D88_08 Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK14D88_08 Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK14D88_08 Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK14D88_08 Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2
Jan 2008
Document Control #ML0033 Rev 2.0
STK14D88
PIN DESCRIPTIONS
Pin Name
I/O
Description
A14-A0
Input
Address: The 15 address inputs select one of 32,768 bytes in the nvSRAM array
DQ7-DQ0
I/O
Data: Bi-directional 8-bit data bus for accessing the nvSRAM
E
Input
Chip Enable: The active low E input selects the device
W
Input
Write Enable: The active low W enables data on the DQ pins to be written to the address
location latched by the falling edge of E
G
Input
Output Enable: The active low G input enables the data output buffers during read cycles.
De-asserting G high caused the DQ pins to tri-state.
VCC
Power Supply
Power: 3.3V, +10%, -20%
HSB
I/O
Hardware Store Busy: When low this output indicates a Store is in progress. When pulled
low external to the chip, it will initiate a nonvolatile STORE operation. A weak pull up resistor
keeps this pin high if not connected. (Connection Optional).
VCAP
Power Supply
Autostore Capacitor: Supplies power to nvSRAM during power loss to store data from
SRAM to nonvolatile storage elements.
VSS
Power Supply
Ground
(Blank)
No Connect
Unlabeled pins have no internal connections.
Relative PCB area usage.
See page 17 for detailed
package size specifications.
VSS
A14
A12
A7
A6
DQ0
DQ1
VCC
DQ2
A3
A2
A1
VCAP
A13
A8
A9
A11
A10
DQ7
DQ6
VSS
A0
NC
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
NC
E
NC
NC
23
24
A5
NC
NC
NC
NC
NC
NC
A4
48
47
46
45
VCC
HSB
NC
NC
W
NC
NC
DQ5
DQ3
DQ4
G
NC
NC
48 - Pin SSOP
VSS
A14
A12
A7
A6
DQ0
VCAP
A13
A8
A9
A11
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A5
A4
32
31
30
29
VCC
HSB
W
A3
A2
A1
A0
DQ1
DQ2
A10
DQ7
DQ5
DQ3
DQ4
DQ6
NC
NC
E
G
32 - Pin SOIC
(TOP)
(TOP)


Số phần tương tự - STK14D88_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK14D88-N25 ETC-STK14D88-N25 Datasheet
216Kb / 15P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM CMOS Nonvolatile Static RAM
STK14D88-N25I ETC-STK14D88-N25I Datasheet
216Kb / 15P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM CMOS Nonvolatile Static RAM
STK14D88-N35 ETC-STK14D88-N35 Datasheet
216Kb / 15P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM CMOS Nonvolatile Static RAM
STK14D88-N35I ETC-STK14D88-N35I Datasheet
216Kb / 15P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM CMOS Nonvolatile Static RAM
STK14D88-N45 ETC-STK14D88-N45 Datasheet
216Kb / 15P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM CMOS Nonvolatile Static RAM
More results

Mô tả tương tự - STK14D88_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3 Datasheet
492Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88_08 Datasheet
359Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14D88 CYPRESS-STK14D88 Datasheet
422Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88_08 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3_08 Datasheet
425Kb / 18P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88-3 SIMTEK-STK16C88-3_08 Datasheet
343Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88-3 SIMTEK-STK16C88-3 Datasheet
363Kb / 12P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88 Datasheet
378Kb / 12P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com