công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW16NM50N bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW16NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500 V - 0.21 廓 - 15 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220 - TO-247- TO-220FP
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW16NM50N bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STW16NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW16NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW16NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW16NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STW16NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STW16NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STW16NM50N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STW16NM50N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STW16NM50N Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
STB16NM50N - STF/I16NM50N - STP16NM50N - STW16NM50N
Package mechanical data
11/18
TO-220 mechanical data
Dim
mm
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c0.48
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.6
0.62
D1
1.27
0.050
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F1.23
1.32
0.048
0.051
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L3028.90
1.137
∅P
3.75
3.85
0.147
0.151
Q2.65
2.95
0.104
0.116


Số phần tương tự - STW16NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW16N65M5 STMICROELECTRONICS-STW16N65M5 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 650 V, 0.230 廓, 12 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247
logo
Inchange Semiconductor ...
STW16N65M5 ISC-STW16N65M5 Datasheet
420Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
logo
STMicroelectronics
STW16NA40 STMICROELECTRONICS-STW16NA40 Datasheet
73Kb / 6P
   N - CHANNEL 400V - 0.21ohm - 16A - TO-247/ISOWATT218 POWER MOS TRANSISTORS
STW16NA40FI STMICROELECTRONICS-STW16NA40FI Datasheet
73Kb / 6P
   N - CHANNEL 400V - 0.21ohm - 16A - TO-247/ISOWATT218 POWER MOS TRANSISTORS
STW16NA60 STMICROELECTRONICS-STW16NA60 Datasheet
75Kb / 5P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE FAST POWER MOS TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - STW16NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STX25NM50N STMICROELECTRONICS-STX25NM50N Datasheet
616Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.11 廓, 22 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STP30NM50N STMICROELECTRONICS-STP30NM50N Datasheet
628Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.090 廓, 27 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STB13NM50N STMICROELECTRONICS-STB13NM50N_08 Datasheet
573Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.250 廓 - 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - TO-247 - TO-220FP - I2PAK - D2PAK
STB30NM60N STMICROELECTRONICS-STB30NM60N_08 Datasheet
768Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.1 廓, 25 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, TO-247, D2PAK, I2PAK
STB14NM65N STMICROELECTRONICS-STB14NM65N Datasheet
550Kb / 18P
   N-channel 650 V, 0.33 廓, 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, I2PAK, TO-247
STB25NM60NX STMICROELECTRONICS-STB25NM60NX Datasheet
578Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.130 廓 , 21 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STB12NM50N STMICROELECTRONICS-STB12NM50N_08 Datasheet
588Kb / 19P
   N-channel 500 V, 0.29 廓, 11 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - DPAK - D2PAK - I2PAK - TO-220FP
STB25NM60ND STMICROELECTRONICS-STB25NM60ND Datasheet
530Kb / 18P
   N-channel 600 V - 0.13 廓 - 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220FP - TO-220 - TO-247
STB15NM60ND STMICROELECTRONICS-STB15NM60ND Datasheet
600Kb / 19P
   N-channel 600 V - 0.27 廓 - 14 A - FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
STW24NM65N STMICROELECTRONICS-STW24NM65N Datasheet
552Kb / 19P
   N-channel 650 V - 0.16 廓 - 19 A - TO-220 - TO-220FP - D2PAK I2PAK - TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com