công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72F325J9T6 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72F325J9T6
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit MCU with 16 to 60K Flash/ROM, ADC, CSS, 5 timers, SPI, SCI, I2C interface
Download  196 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72F325J9T6 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72F325J9T6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST72F325J9T6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST72F325J9T6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST72F325J9T6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST72F325J9T6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST72F325J9T6 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST72F325J9T6 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ST72F325J9T6 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics ST72F325J9T6 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 196 page
background image
11/196
Figure 5. 32-Pin LQFP/DIP Package Pinouts
32 31 30 29 28 27 26 25
24
23
22
21
20
19
18
17
9 1011 12 13 1415 16
1
2
3
4
5
6
7
8
ei1
ei3
ei0
OCMP1_A / AIN10 / PF4
ICAP1_A / (HS) PF6
EXTCLK_A / (HS) PF7
AIN12 / OCMP2_B / PC0
VAREF
VSSA
MCO / AIN8 / PF0
BEEP / (HS) PF1
VPP / ICCSEL
PA7 (HS)/SCLI
PA6 (HS) / SDAI
PA4 (HS)
OSC1
OSC2
VSS_2
RESET
ei2
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
29
30
31
32
(HS) PB4
AIN0 / PD0
AIN14 / MOSI / PC5
ICCDATA/ MISO / PC4
ICAP1_B / (HS) PC3
ICAP2_B / (HS) PC2
AIN13 / OCMP1_B / PC1
AIN12 / OCMP2_B / PC0
EXTCLK_A / (HS) PF7
BEEP / (HS) PF1
MCO / AIN8 / PF0
VSSA
VAREF
AIN1 / PD1
ICAP1_A / (HS) PF6
OCMP1_A / AIN10 / PF4
PB3
PB0
PC6 / SCK / ICCCLK
PC7 / SS / AIN15
PA3 (HS)
PA4 (HS)
PA6 (HS) / SDAI
PA7 (HS) / SCLI
VPP / ICCSEL
OSC2
OSC1
VDD_2
PE0 / TDO
PE1 / RDI
VSS_2
RESET
ei0
ei3
ei2
ei1
eix
associated external interrupt vector
(HS) 20mA high sink capability


Số phần tương tự - ST72F325J9T6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST72F325J9T6 STMICROELECTRONICS-ST72F325J9T6 Datasheet
1Mb / 193P
   8-BIT MCU WITH 16 TO 60K FLASH/ROM, ADC, CSS, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
ST72F325J9T6 STMICROELECTRONICS-ST72F325J9T6 Datasheet
3Mb / 197P
   8-bit MCU with 16 to 60K Flash/ROM, ADC, CSS, 5 timers, SPI, SCI, I2C interface
More results

Mô tả tương tự - ST72F325J9T6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST72325XX STMICROELECTRONICS-ST72325XX Datasheet
3Mb / 197P
   8-bit MCU with 16 to 60K Flash/ROM, ADC, CSS, 5 timers, SPI, SCI, I2C interface
ST72325 STMICROELECTRONICS-ST72325 Datasheet
1Mb / 193P
   8-BIT MCU WITH 16 TO 60K FLASH/ROM, ADC, CSS, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
ST72F321 STMICROELECTRONICS-ST72F321 Datasheet
3Mb / 189P
   64/44-PIN 8-BIT MCU WITH 32 TO 60K FLASH/ROM, ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
ST72321 STMICROELECTRONICS-ST72321_04 Datasheet
4Mb / 189P
   64/44-PIN 8-BIT MCU WITH 32 TO 60K FLASH/ROM, ADC,FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
ST72321B STMICROELECTRONICS-ST72321B Datasheet
3Mb / 187P
   64/44-pin 8-bit MCU with 32 to 60K Flash/ROM, ADC, five timers, SPI, SCI, I2C interface
ST72F521R6TA STMICROELECTRONICS-ST72F521R6TA Datasheet
3Mb / 215P
   80/64-PIN 8-BIT MCU WITH 32 TO 60K FLASH/ROM, ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C, CAN INTERFACE
ST72F521 STMICROELECTRONICS-ST72F521 Datasheet
4Mb / 215P
   80/64-PIN 8-BIT MCU WITH 32 TO 60K FLASH/ROM, ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C, CAN INTERFACE
ST7232A STMICROELECTRONICS-ST7232A Datasheet
1Mb / 154P
   8-BIT MCU WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72321BXXX-AUTO STMICROELECTRONICS-ST72321BXXX-AUTO Datasheet
4Mb / 247P
   8-bit MCU for automotive with 32 to 60 Kbyte Flash/ROM, ADC, 5 timers, SPI, SCI, I2C interface
ST72F262G2B5 STMICROELECTRONICS-ST72F262G2B5 Datasheet
1Mb / 172P
   8-BIT MCU WITH FLASH OR ROM MEMORY, ADC, TWO 16-BIT TIMERS, I2C, SPI, SCI INTERFACES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com