công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14527B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14527B
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCD Rate Multiplier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14527B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

  MC14527B Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MOTOROLA CMOS LOGIC DATA
7
MC14527B
OUTLINE DIMENSIONS
P SUFFIX
PLASTIC DIP PACKAGE
CASE 648–08
ISSUE R
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH.
5. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.
–A–
B
F
C
S
H
G
D
J
L
M
16 PL
SEATING
1
8
9
16
K
PLANE
–T–
M
A
M
0.25 (0.010)
T
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.740
0.770
18.80
19.55
B
0.250
0.270
6.35
6.85
C
0.145
0.175
3.69
4.44
D
0.015
0.021
0.39
0.53
F
0.040
0.70
1.02
1.77
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.050 BSC
1.27 BSC
J
0.008
0.015
0.21
0.38
K
0.110
0.130
2.80
3.30
L
0.295
0.305
7.50
7.74
M
0
10
0
10
S
0.020
0.040
0.51
1.01
_
_
_
_
L SUFFIX
CERAMIC DIP PACKAGE
CASE 620–10
ISSUE V
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION F MAY NARROW TO 0.76 (0.030)
WHERE THE LEAD ENTERS THE CERAMIC
BODY.
–A–
–B–
–T–
F
E
G
N
K
C
SEATING
PLANE
16 PL
D
S
A
M
0.25 (0.010)
T
16 PL
J
S
B
M
0.25 (0.010)
T
M
L
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.750
0.785
19.05
19.93
B
0.240
0.295
6.10
7.49
C
–––
0.200
–––
5.08
D
0.015
0.020
0.39
0.50
E
0.050 BSC
1.27 BSC
F
0.055
0.065
1.40
1.65
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.008
0.015
0.21
0.38
K
0.125
0.170
3.18
4.31
L
0.300 BSC
7.62 BSC
M
0
15
0
15
N
0.020
0.040
0.51
1.01
_
_
_
_
16
9
1
8


Số phần tương tự - MC14527B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145200 MOTOROLA-MC145200 Datasheet
331Kb / 23P
   2.0 GHz PLL Frequency Synthesizers
MC145200DT MOTOROLA-MC145200DT Datasheet
331Kb / 23P
   2.0 GHz PLL Frequency Synthesizers
MC145200F MOTOROLA-MC145200F Datasheet
331Kb / 23P
   2.0 GHz PLL Frequency Synthesizers
MC145201 MOTOROLA-MC145201 Datasheet
331Kb / 23P
   2.0 GHz PLL Frequency Synthesizers
MC145201DT MOTOROLA-MC145201DT Datasheet
331Kb / 23P
   2.0 GHz PLL Frequency Synthesizers
More results

Mô tả tương tự - MC14527B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
HEF4527B PHILIPS-HEF4527B Datasheet
95Kb / 10P
   BCD rate multiplier
January 1995
logo
Texas Instruments
CD4527B TI-CD4527B Datasheet
265Kb / 6P
[Old version datasheet]   CMOS BCD RATE MULTIPLIER
NTE4527B TI-NTE4527B Datasheet
1,021Kb / 14P
[Old version datasheet]   CMOS BCD Rate Multiplier
logo
Intersil Corporation
CD4527BMS INTERSIL-CD4527BMS Datasheet
101Kb / 11P
   CMOS BCD Rate Multiplier
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4527B TI1-CD4527B_V01 Datasheet
856Kb / 19P
[Old version datasheet]   CMOS BCD Rate Multiplier
Revised July 2003
logo
Hitachi Semiconductor
HD14527B HITACHI-HD14527B Datasheet
94Kb / 6P
   BCD Rate Muliplier
logo
STMicroelectronics
HCF4527B STMICROELECTRONICS-HCF4527B_02 Datasheet
265Kb / 12P
   BCD RATE MULTIPLEXER
HCC4527B STMICROELECTRONICS-HCC4527B Datasheet
232Kb / 13P
   BCD RATE MULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
CD4527BE TI1-CD4527BE Datasheet
1,009Kb / 14P
[Old version datasheet]   CMOS BCD Rata Multiplier
logo
STMicroelectronics
HCC4089B STMICROELECTRONICS-HCC4089B Datasheet
234Kb / 13P
   BINARY RATE MULTIPLIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com