công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14527B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14527B
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCD Rate Multiplier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14527B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC14527B Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14527B Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MOTOROLA CMOS LOGIC DATA
5
MC14527B
Figure 3. Power Dissipation Test Circuit and Waveform
CLOCK
50% DUTY CYCLE
20 ns
20 ns
VDD
VSS
VARIABLE WIDTH
90%
50%
10%
PULSE
GENERATOR
VDD
ID
VDD
VSS
CL
CL
CL
CL
500
pF
0.01
µF
CERAMIC
CASC
Ein
CLOCK
ST
A
B
C
D
Eout
OUT
OUT
“9”
S
CLEAR
LOGIC DIAGRAM
T
C
R
Q
Q
T
C
R
Q
Q
T
C
R
Q
Q
T
C
R
Q
S
S
a
b
c
d
D
C
B
A
3
2
15 14
ENABLE IN
11
9
CLOCK
CLEAR
13
SET TO NINE
4
R1
R4
R2
R3
6 OUT
5 OUT
1 “9”
7 ENABLE OUT
10
12
STROBE CASCADE
VDD = PIN 16
VSS = PIN 8


Số phần tương tự - MC14527B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145200 MOTOROLA-MC145200 Datasheet
331Kb / 23P
   2.0 GHz PLL Frequency Synthesizers
MC145200DT MOTOROLA-MC145200DT Datasheet
331Kb / 23P
   2.0 GHz PLL Frequency Synthesizers
MC145200F MOTOROLA-MC145200F Datasheet
331Kb / 23P
   2.0 GHz PLL Frequency Synthesizers
MC145201 MOTOROLA-MC145201 Datasheet
331Kb / 23P
   2.0 GHz PLL Frequency Synthesizers
MC145201DT MOTOROLA-MC145201DT Datasheet
331Kb / 23P
   2.0 GHz PLL Frequency Synthesizers
More results

Mô tả tương tự - MC14527B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
HEF4527B PHILIPS-HEF4527B Datasheet
95Kb / 10P
   BCD rate multiplier
January 1995
logo
Texas Instruments
CD4527B TI-CD4527B Datasheet
265Kb / 6P
[Old version datasheet]   CMOS BCD RATE MULTIPLIER
NTE4527B TI-NTE4527B Datasheet
1,021Kb / 14P
[Old version datasheet]   CMOS BCD Rate Multiplier
logo
Intersil Corporation
CD4527BMS INTERSIL-CD4527BMS Datasheet
101Kb / 11P
   CMOS BCD Rate Multiplier
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4527B TI1-CD4527B_V01 Datasheet
856Kb / 19P
[Old version datasheet]   CMOS BCD Rate Multiplier
Revised July 2003
logo
Hitachi Semiconductor
HD14527B HITACHI-HD14527B Datasheet
94Kb / 6P
   BCD Rate Muliplier
logo
STMicroelectronics
HCF4527B STMICROELECTRONICS-HCF4527B_02 Datasheet
265Kb / 12P
   BCD RATE MULTIPLEXER
HCC4527B STMICROELECTRONICS-HCC4527B Datasheet
232Kb / 13P
   BCD RATE MULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
CD4527BE TI1-CD4527BE Datasheet
1,009Kb / 14P
[Old version datasheet]   CMOS BCD Rata Multiplier
logo
STMicroelectronics
HCC4089B STMICROELECTRONICS-HCC4089B Datasheet
234Kb / 13P
   BINARY RATE MULTIPLIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com