công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K0682-K01 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện K0682-K01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multilayer Chip Capacitors
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

K0682-K01 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button K0682-K01 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers K0682-K01 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers K0682-K01 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers K0682-K01 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers K0682-K01 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers K0682-K01 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers K0682-K01 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers K0682-K01 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers K0682-K01 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
Siemens Matsushita Components
37
Chip thickness: u: 0,6
± 0,1 mm r: 0,8 ± 0,1 mm x: 1,2 ± 0,1 mm
Ordering codes for X7R/B characteristic, 100 Vdc, AgNiSn terminations
Size
0603/1608
0805/2012
1206/3216
1210/3225
CR
Ordering code 1)
B37931-
B37941-
B37872-
B37950-
100
pF
120
pF
150
pF
180
pF
220
pF
270
pF
330
pF
390
pF
470,0 pF
560,0 pF
680,0 pF
820,0 pF
1,0 nF
1,2 nF
1,5 nF
1,8 nF
2,2 nF
2,7 nF
3,3 nF
3,9 nF
4,7 nF
5,6 nF
6,8 nF
8,2 nF
10,0 nF
12,0 nF
15,0 nF
18,0 nF
22,0 nF
27,0 nF
33,0 nF
39,0 nF
47,0 nF
-K1101-K60
-K1121-K60
-K1151-k60
-K1181-K60
-K1221-K60
-K1271-K60
-K1331-K60
-K1391-K60
-K1471-K60
-K1561-K60
-K1681-K60
-K1821-K60
-K1102-K60
-K1122-K60
-K1152-K60
-K1182-K60
-K1222-K60
-K1272-K60
-K1332-K60
-K1392-K60
-K1472-K60
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
-K1471-K60
-K1561-K60
-K1681-K60
-K1821-K60
-K1102-K60
-K1122-K60
-K1152-K60
-K1182-K60
-K1222-K60
-K1272-K60
-K1332-K60
-K1392-K60
-K1472-K60
-K1562-K60
-K1682-K60
-K1822-K60
-K1103-K60
-K1123-K60
-K1153-K60
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
-K1102-K60
-K1122-K60
-K1152-K60
-K1182-K60
-K1222-K60
-K1272-K60
-K1332-K60
-K1392-K60
-K1472-K60
-K1562-K60
-K1682-K60
-K1822-K60
-K1103-K60
-K1123-K60
-K1153-K60
-K1183-K60
-K1223-K60
-K1273-K60
-K1333-K60
-K1393-K60
-K1473-K60
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
-K1103-K62
-K1123-K62
-K1153-K62
-K1183-K62
-K1223-K62
-K1273-K62
-K1333-K62
-K1393-K62
-K1473-K62
r
r
r
r
r
r
r
r
r
1) The tables contain the ordering codes for the standard capacitance tolerance:
K =
± 10 %. Example: B37931-K1101-K60
For other available capacitance tolerances see page 27


Số phần tương tự - K0682-K01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
K06R60 INFINEON-K06R60 Datasheet
1Mb / 16P
   IGBT with integrated diode in packages offering space saving advantage
Rev.2.5,2014-03-12
K06T60 INFINEON-K06T60 Datasheet
520Kb / 13P
   IGBT in TRENCHSTOP and Fieldstop technology with soft, fast recovery anti-parallel Emitter Controlled HE diode
Rev. 2.5 20.09.2013
More results

Mô tả tương tự - K0682-K01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
X8R EPCOS-X8R Datasheet
112Kb / 13P
   Multilayer ceramic capacitors Chip capacitors
logo
TDK Electronics
C0402JB1A222K020BC TDK-C0402JB1A222K020BC_13 Datasheet
138Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C0402JB1C331M020BC TDK-C0402JB1C331M020BC Datasheet
138Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C0603X5R1E331K030BA TDK-C0603X5R1E331K030BA Datasheet
138Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C0603X6S0G154M030BB TDK-C0603X6S0G154M030BB Datasheet
138Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C0603X6S0G223K030BC TDK-C0603X6S0G223K030BC Datasheet
138Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C0603X6S0G334K030BC TDK-C0603X6S0G334K030BC Datasheet
138Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C0603X6S0G334M030BC TDK-C0603X6S0G334M030BC Datasheet
138Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C1005C0G1H121J050BA TDK-C1005C0G1H121J050BA_16 Datasheet
130Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
C1005C0G1H221J050BA TDK-C1005C0G1H221J050BA_16 Datasheet
131Kb / 1P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com