công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33063A-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MC33063A-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATOR
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

MC33063A-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button MC33063A-Q1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments MC33063A-Q1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments MC33063A-Q1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments MC33063A-Q1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments MC33063A-Q1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments MC33063A-Q1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments MC33063A-Q1 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments MC33063A-Q1 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments MC33063A-Q1 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
MC33063AQ1
1.5A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATOR
SLLS654A – APRIL 2005 – REVISED JANUARY 2007
10
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
8
7
6
1
2
8
7
6
1
2
VIN
VOUT
VIN
VOUT
6a. External npn Switch
6b. External pnp Saturated Switch
Figure 11. External Current-Boost Connections for IC Peak Greater Than 1.5 A


Số phần tương tự - MC33063A-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MC33063A-Q1 TI-MC33063A-Q1_15 Datasheet
694Kb / 26P
[Old version datasheet]   MC33063A-Q1 1.5-A Peak Boost, Buck, Inverting Switching Regulator
More results

Mô tả tương tự - MC33063A-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MC33063A-Q1 TI-MC33063A-Q1_15 Datasheet
694Kb / 26P
[Old version datasheet]   MC33063A-Q1 1.5-A Peak Boost, Buck, Inverting Switching Regulator
MC33063A TI1-MC33063A_16 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   1.5-A Peak Boost/Buck/Inverting Switching Regulators
MC33063A TI-MC33063A_09 Datasheet
735Kb / 20P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
MC33063A TI-MC33063A Datasheet
303Kb / 15P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
MC33063A TI-MC33063A_07 Datasheet
494Kb / 16P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
MC33063A TI-MC33063A_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   MC3x063A 1.5-A Peak Boost/Buck/Inverting Switching Regulators
PTN78000A TI-PTN78000A_15 Datasheet
480Kb / 19P
[Old version datasheet]   1.5-A, WIDE-INPUT ADJUSTABLE BUCK-BOOST SWITCHING REGULATOR
PTN78000A TI-PTN78000A Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   1.5-A, WIDE-INPUT ADJUSTABLE BUCK-BOOST SWITCHING REGULATOR
logo
Sipex Corporation
SP34063A SIPEX-SP34063A Datasheet
114Kb / 10P
   1.5A Buck/Boost/Inverting DC-DC Switching Regulator
logo
Exar Corporation
SP34063A EXAR-SP34063A Datasheet
473Kb / 9P
   1.5A Buck/Boost/Inverting DC-DC Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com