công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD95NH02L-1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD95NH02L-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 24V - 0.0039廓 - 80A - DPAK - IPAK Ultra low gate charge STripFET??Power MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD95NH02L-1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STD95NH02L-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD95NH02L-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD95NH02L-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD95NH02L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD95NH02L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD95NH02L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD95NH02L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD95NH02L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD95NH02L-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
Electrical characteristics
STD95NH02L - STD95NH02L-1
4/16
2
Electrical characteristics
(TCASE=25°C unless otherwise specified)
Table 4.
On/off states
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source
breakdown voltage
ID = 250µA, VGS =0
24
V
IDSS
Zero gate voltage
drain current (VGS = 0)
VDS = 20V
VDS = 20V, TC = 125°C
1
10
µA
µA
IGSS
Gate-body leakage
current (VDS = 0)
VGS = ± 20V
±100
nA
VGS(th)
Gate threshold voltage
VDS = VGS, ID = 250µA
1
V
RDS(on)
Static drain-source on
resistance
VGS = 10V, ID = 40A
VGS = 5V, ID = 40A
0.0039
0.0055
0.005
0.009
Table 5.
Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
gfs
(1)
1.
Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%.
Forward
transconductance
VDS = 10V, ID = 10A
30
S
Ciss
Coss
Crss
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer
capacitance
VDS = 15V, f = 1MHz,
VGS = 0
2070
990
90
pF
pF
pF
td(on)
tr
td(off)
tf
Turn-on delay time
Rise time
Turn-off delay time
Fall time
VDD = 12V, ID = 40A
RG =4.7Ω VGS = 10V
(see Figure 14)
20
110
47
20
ns
ns
ns
ns
Qg
Qgs
Qgd
Total gate charge
Gate-source charge
Gate-drain charge
VDD = 12V, ID = 80A,
VGS = 5V, RG =4.7Ω
(see Figure 15)
17
7.6
6.8
nC
nC
nC
Qoss
(2)
2.
Qoss.= Coss * ∆ Vin, Coss = Cgd + Cgd. See Chapter 4: Appendix A
Output charge
VDS =19V, VGS =0V
22.6
nC
Qgls
(3)
3.
Gate charge for synchronous operation
Third-quadrant gate
charge
VDS < 0V, VGS = 5V
15
nC
RG
Gate Input Resistance
f=1MHz Gate DC
Bias =0 Test Signal
Level =20mV
Open Drain
1.8


Số phần tương tự - STD95NH02L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD95NH02L-1 VBSEMI-STD95NH02L-1 Datasheet
974Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD95NH02L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD95NH02L STMICROELECTRONICS-STD95NH02L Datasheet
319Kb / 11P
   N-CHANNEL 24V - 0.0039ohm - 80A DPAK ULTRA LOW GATE CHARGE STripFET MOSFET
STD55NH2LL STMICROELECTRONICS-STD55NH2LL Datasheet
655Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.010ohm - 40A DPAK/IPAK ULTRA LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
STD95NH02L STMICROELECTRONICS-STD95NH02L_06 Datasheet
463Kb / 15P
   N-channel 24V - 0.005239ohm - 80A - DPAK Ultra low gate charge STripFET TM Power MOSFET
STD55NH2LL STMICROELECTRONICS-STD55NH2LL_06 Datasheet
505Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.010ohm - 40A - DPAK/IPAK Ultra low gate charge STripFET TM Power MOSFET
STD90N03L STMICROELECTRONICS-STD90N03L Datasheet
314Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.005廓 - 80A - DPAK/IPAK STripFET??III Power MOSFET
STD6NF10 STMICROELECTRONICS-STD6NF10_08 Datasheet
333Kb / 14P
   N-channel 100 V, 0.22 廓, 6 A, DPAK, IPAK low gate charge STripFET??Power MOSFET
STD95N4F3 STMICROELECTRONICS-STD95N4F3_07 Datasheet
465Kb / 14P
   N-channel 40V - 5.4m廓 - 80A - DPAK - TO-220 - IPAK STripFET??Power MOSFET
STD90N4F3 STMICROELECTRONICS-STD90N4F3 Datasheet
343Kb / 14P
   N-channel 40V - 5.4m廓 - 80A - DPAK - TO-220 - IPAK STripFET??Power MOSFET
STD6NF10 STMICROELECTRONICS-STD6NF10 Datasheet
266Kb / 9P
   N-CHANNEL 100V - 0.22 ohm - 6A IPAK/DPAK LOW GATE CHARGE STripFET??POWER MOSFET
STD100N03L-1 STMICROELECTRONICS-STD100N03L-1 Datasheet
240Kb / 14P
   N-CHANNEL 30V - 0.0045??- 80A - DPAK - IPAK Planar STripFET??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com