công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYT56A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BYT56A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Avalanche Sinterglass Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BYT56A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  BYT56A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BYT56A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BYT56A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BYT56A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BYT56A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
BYT56.
Document Number 86032
Rev. 1.6, 13-Apr-05
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
3
Package Dimensions in mm (Inches)
Figure 5. Max. Reverse Power Dissipation vs. Junction
Temperature
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
16368
25
50
75
100
125
150
175
VR =VRRM
PR-Limit
@100 % VR
PR -Limit
@80%VR
Tj - Junction Temperature (
°C)
Figure 6. Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
16369
f=1MHz
0.1
1
10
100
VR - Reverse Voltage(V)
Cathode Identification
4.3 (0.168) max.
1.35 (0.053) max.
4.0 (0.156) max.
Sintered Glass Case
SOD-64
94 9587
26(1.014) min.
26 (1.014) min.
ISO Method E


Số phần tương tự - BYT56A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYT56A VISHAY-BYT56A Datasheet
42Kb / 4P
   Fast Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYT56A BILIN-BYT56A Datasheet
92Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY ECTIFIERS
logo
EIC discrete Semiconduc...
BYT56A EIC-BYT56A Datasheet
44Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
BYT56A VISHAY-BYT56A Datasheet
103Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 30-Jul-10
logo
Frontier Electronics.
BYT56A FRONTIER-BYT56A Datasheet
128Kb / 2P
   3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - BYT56A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYW72 VISHAY-BYW72_10 Datasheet
106Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BYM36 VISHAY-BYM36 Datasheet
149Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.6, 12-Aug-04
BYM36A VISHAY-BYM36A Datasheet
107Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BYV37 VISHAY-BYV37_10 Datasheet
378Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 31-Mar-10
BYV16-TAP VISHAY-BYV16-TAP Datasheet
130Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
BY203-20S-TR VISHAY-BY203-20S-TR Datasheet
128Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
BYV38-TAP VISHAY-BYV38-TAP Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BY268 NJSEMI-BY268 Datasheet
128Kb / 2P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
logo
Vishay Siliconix
BY203-20STAP VISHAY-BY203-20STAP Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
BY268 VISHAY-BY268_V01 Datasheet
136Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
BYV12 VISHAY-BYV12_10 Datasheet
452Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 30-Jul-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com