công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16245 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 74ALVCH16245
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage 16-Bit Transceiver with Bus Hold 1.8/2.5/3.3 V(3-State, Non-Inverting)
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74ALVCH16245 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button 74ALVCH16245 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 74ALVCH16245 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74ALVCH16245 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74ALVCH16245 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74ALVCH16245 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74ALVCH16245 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74ALVCH16245 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 74ALVCH16245 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor 74ALVCH16245 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
74ALVCH16245
http://onsemi.com
6
VCC
Symbol
3.3 V
±0.3 V
2.5 V
±0.2 V
1.8 V
±0.15 V
VIH
2.7 V
VCC
VCC
Vm
1.5 V
VCC/2
VCC/2
Vx
VOL + 0.3 V
VOL + 0.15 V
VOL + 0.15 V
Vy
VOH – 0.3 V
VOH – 0.15 V
VOH – 0.15 V
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
RL
CL
6 V or VCC × 2
GND
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6 V at VCC = 3.3 ±0.3 V;
VCC× 2 at VCC = 2.5 ±0.2 V; 1.8 V ±0.15 V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 50 pF for VCC = 3.0 ± 0.3 V
RL = 500 W or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50 W)
Figure 5. Test Circuit


Số phần tương tự - 74ALVCH16245

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16245 PHILIPS-74ALVCH16245 Datasheet
91Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit bus transceiver with direction pin 3-State
1998 Jun 29
logo
STMicroelectronics
74ALVCH16245 STMICROELECTRONICS-74ALVCH16245 Datasheet
255Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16245 NEXPERIA-74ALVCH16245 Datasheet
232Kb / 13P
   16-bit transceiver with direction pin; 3-state
Rev. 6 - 5 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16245DGG PHILIPS-74ALVCH16245DGG Datasheet
91Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit bus transceiver with direction pin 3-State
1998 Jun 29
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16245DGG NEXPERIA-74ALVCH16245DGG Datasheet
232Kb / 13P
   16-bit transceiver with direction pin; 3-state
Rev. 6 - 5 August 2021
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16245

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74ALVCH16373 ONSEMI-74ALVCH16373 Datasheet
143Kb / 12P
   LOW-VOLTAGE 16-BIT TRANSPARENT LATCH WITH BUS HOLD 1.8/2.5/3.3 V
September, 2002 ??Rev. 1
logo
NXP Semiconductors
74LVT16646A PHILIPS-74LVT16646A_15 Datasheet
122Kb / 21P
   3.3 V 16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 03-12 January 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16646A NEXPERIA-74LVT16646A Datasheet
231Kb / 22P
   3.3 V 16-bit bus transceiver; 3-state
Rev. 03 - 12 January 2005
logo
ON Semiconductor
74VCXH245 ONSEMI-74VCXH245 Datasheet
71Kb / 8P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3 V 8-Bit Transceiver
April, 2005 ??Rev. 10
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVT16543 NEXPERIA-74ALVT16543 Datasheet
240Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V 16-bit registered transceiver (3-State)
2004 Sep 14
logo
NXP Semiconductors
74LVT16652A PHILIPS-74LVT16652A_15 Datasheet
122Kb / 21P
   3.3 V 16-bit bus transceiver/register; 3-state
Rev. 03-12 January 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16652A NEXPERIA-74LVT16652A Datasheet
233Kb / 22P
   3.3 V 16-bit bus transceiver/register; 3-state
logo
Texas Instruments
SN54ALVTH162245 TI-SN54ALVTH162245 Datasheet
232Kb / 12P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH162245 TI1-SN54ALVTH162245_09 Datasheet
431Kb / 15P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVTHR16245 TI-SN74ALVTHR16245 Datasheet
397Kb / 8P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com